công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A4ADZAV bảng dữ liệu (PDF) - Ashcroft, Inc.

A4ADZAV Datasheet PDF - Ashcroft, Inc.
tên linh kiện A4ADZAV
tải về  A4ADZAV tải về
kích thước tập tin   267.92 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  ASHCROFT [Ashcroft, Inc.]
Trang chủ  https://www.ashcroft.com/
Logo ASHCROFT - Ashcroft, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện A4A Precision Pressure Gauge

A4ADZAV Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
A4ADZAV Datasheet PDF - Ashcroft, Inc.

tên linh kiện A4ADZAV
tải về  A4ADZAV Click to download

kích thước tập tin   267.92 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  ASHCROFT [Ashcroft, Inc.]
Trang chủ  https://www.ashcroft.com/
Logo ASHCROFT - Ashcroft, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện A4A Precision Pressure Gauge

A4ADZAV bảng dữ liệu (HTML) - Ashcroft, Inc.


A4ADZAV Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
±0.1% of span accuracy (ASME B 40.100 Grade 4A)
Ranges from vacuum to 100,000 psi, gauge, absolute and compound pressure
Mirror band dial and knife edge pointer to eliminate parallax error
Solid front protective case
External zero adjustment




Số phần tương tự - A4ADZAV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
All Sensors Corporation
A4AAF ASC-A4AAF Datasheet
25Kb / 1P
A-Package, 4 pin, No Port Cut, No Barb, Flat Leads
More results


Mô tả tương tự - A4ADZAV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Festo Corporation.
9791 FESTO-9791 Datasheet
87Kb / 1P
Pressure gauge
4601 FESTO-4601 Datasheet
90Kb / 1P
Pressure gauge
548009 FESTO-548009 Datasheet
106Kb / 2P
Pressure gauge
8/10/22
548010 FESTO-548010 Datasheet
104Kb / 2P
Pressure gauge
8/10/22
563735 FESTO-563735 Datasheet
112Kb / 1P
Pressure gauge
8/10/22
563737 FESTO-563737 Datasheet
101Kb / 1P
Pressure gauge
8/10/22
2849914 FESTO-2849914 Datasheet
109Kb / 2P
Precision pressure gauge
8/11/22
2849916 FESTO-2849916 Datasheet
111Kb / 2P
Precision pressure gauge
8/10/22
8081401 FESTO-8081401 Datasheet
93Kb / 2P
Pressure gauge
8/11/22
8088986 FESTO-8088986 Datasheet
100Kb / 1P
Pressure gauge
8/10/22
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com