công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

6EDL7151 bảng dữ liệu (PDF) - Infineon Technologies AG

6EDL7151 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG
tên linh kiện 6EDL7151
tải về  6EDL7151 tải về
kích thước tập tin   2261.63 Kbytes
Page   158 Pages
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Giải thích chi tiết về linh kiện MOTIX™ three-phase smart gate driver

6EDL7151 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
6EDL7151 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG

tên linh kiện 6EDL7151
tải về  6EDL7151 Click to download

kích thước tập tin   2261.63 Kbytes
Page   158 Pages
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Giải thích chi tiết về linh kiện MOTIX™ three-phase smart gate driver

6EDL7151 bảng dữ liệu (HTML) - Infineon Technologies AG


6EDL7151 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Three-phase smart gate driver
- 5.5 V to 70 V recommended operating voltage
- 1.5 A sink / 1.5 A source peak gate driver currents, with SPI programmable independent
high-side/low-side slew rate control
- Programmable driving voltage (7 V, 10 V, 12 V, 15 V)
- Support 1PWM, 3PWM or 6PWM inputs up to 200 kHz
• 600 mA synchronous buck converter, 300 mA LDO (3.3 V or 5 V), and dual charge pumps
• Three current sense amplifiers with adjustable gain and offset, for shunt resistor or RDSON sensing
• ADC for signal monitoring
• Protections with VDS sensors, OCPs, UVLOs, OVLOs, OTW, OTS, watchdog timers, locked rotor
detection, and so on
• Thermally enhanced 48-pin VQFN package




Số phần tương tự - 6EDL7151

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
6EDL7141 INFINEON-6EDL7141 Datasheet
8Mb / 132P
5.5 V to 60 V operating supply voltage (recommended operating condition)
Revision 1.00 2021-06-02
More results


Mô tả tương tự - 6EDL7151

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
DRV8302 TI1-DRV8302_16 Datasheet
560Kb / 32P
Three Phase Gate Driver
DRV8303 TI1-DRV8303_15 Datasheet
1Mb / 37P
Three Phase Gate Driver
DRV8305 TI1-DRV8305_16 Datasheet
1Mb / 59P
Three Phase Gate Driver
DRV8320 TI1-DRV8320 Datasheet
2Mb / 80P
6 to 60-V Three-Phase Smart Gate Driver
DRV8320 TI1-DRV8320_17 Datasheet
3Mb / 89P
6 to 60-V Three-Phase Smart Gate Driver
DRV8350 TI1-DRV8350 Datasheet
2Mb / 87P
100-V Three-Phase Smart Gate Driver
DRV8350 TI1-DRV8350_19 Datasheet
3Mb / 90P
100-V Three-Phase Smart Gate Driver
DRV8350_1903 TI1-DRV8350_1903 Datasheet
3Mb / 91P
100-V Three-Phase Smart Gate Driver
DRV8353M TI-DRV8353M Datasheet
3Mb / 76P
DRV8353M 100-V Three-Phase Smart Gate Driver
DRV8350F TI-DRV8350F Datasheet
3Mb / 97P
DRV835xF 100-V Three-Phase Smart Gate Driver
More results




Giới thiệu về Infineon Technologies AG


Infineon Technologies là nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu toàn cầu, chuyên cung cấp các giải pháp quản lý năng lượng, bảo mật và kiểm soát cho nhiều ngành công nghiệp như ô tô, công nghiệp và hệ thống truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Neubiberg, Đức.
Infineon cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm vi điều khiển, chất bán dẫn điện, cảm biến và các mạch tích hợp khác.
Công ty có sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu, với các hoạt động và cơ sở ở nhiều quốc gia trên thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com