công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1710951 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1710951 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1710951
tải về  1710951 tải về
kích thước tập tin   1098.94 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện CC 2,5/ 2-G-5,08 P26THRR24 - PCB header

1710951 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1710951 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1710951
tải về  1710951 Click to download

kích thước tập tin   1098.94 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện CC 2,5/ 2-G-5,08 P26THRR24 - PCB header

1710951 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1710951 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB headers, nominal cross section: 2.5 mm2, color: black, nominal current: 12 A, rated voltage
(III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of potentials: 2, number
of rows: 1, number of positions: 2, number of connections: 2, product range: CC 2,5/..-G, pitch: 5.
08 mm, mounting: THR soldering / wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 2.6
mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5, Pin
connector pattern alignment: Standard, locking: without, mounting method: without, type of
packaging: 24 mm wide tape, For user information and design recommendations for throughhole
reflow technology, go to: Downloads




Số phần tương tự - 1710951

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1710900 PHOENIX-1710900 Datasheet
40Kb / 2P
Printed-circuit board connector - MSTBA 2,5/16-GU
1710939 PHOENIX-1710939 Datasheet
71Kb / 4P
Base strip - GMSTB 2,5 HC/ 3-GF-7,62
logo
Molex Electronics Ltd.
171097-0250 MOLEX8-171097-0250 Datasheet
128Kb / 2P
EXTreme EnergetiC High-Current Connector System
171097-1250 MOLEX8-171097-1250 Datasheet
128Kb / 2P
EXTreme EnergetiC High-Current Connector System
171097-2250 MOLEX8-171097-2250 Datasheet
128Kb / 2P
EXTreme EnergetiC High-Current Connector System
More results


Mô tả tương tự - 1710951

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1954388 PHOENIX-1954388 Datasheet
69Kb / 3P
Base strip - CC 2,5/ 2-G-5,08 P26THR
1954582 PHOENIX-1954582 Datasheet
95Kb / 3P
Base strip - CC 2,5/ 2-G-5,08 P26THRR32
1923869 PHOENIX-1923869 Datasheet
566Kb / 15P
PCB header - MSTBA 2,5 HC/ 2-G-5,08
Nov 30, 2022
1924305 PHOENIX-1924305 Datasheet
341Kb / 11P
PCB header - MSTBVA 2,5 HC/ 2-G-5,08
Jan 3, 2023
1840052 PHOENIX-1840052 Datasheet
537Kb / 15P
PCB header - MDSTB 2,5/ 8-G-5,08
Jan 10, 2023
1842144 PHOENIX-1842144 Datasheet
630Kb / 18P
PCB header - MDSTBA 2,5/10-G-5,08
Jan 3, 2023
1936018 PHOENIX-1936018 Datasheet
223Kb / 8P
PCB header - MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08-RN
Jan 5, 2023
1955963 PHOENIX-1955963 Datasheet
1Mb / 27P
PCB header - CCVA 2,5/ 2-G-5,08 P26THRR32
Jan 4, 2023
1954757 PHOENIX-1954757 Datasheet
1Mb / 25P
CC 2,5/ 8-GF-5,08 P26THR - PCB header
1926015 PHOENIX-1926015 Datasheet
225Kb / 8P
PCB header - MSTBA 2,5/ 2-G-5,08-RN
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com