công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OPA863A bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

OPA863A Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện OPA863A_V04
tải về  OPA863A tải về
kích thước tập tin   2088.22 Kbytes
Page   41 Pages
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện OPAx863A High-Precision, 105MHz, Rail-to-Rail Input/Output Amplifiers

OPA863A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
OPA863A Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện OPA863A_V04
tải về  OPA863A Click to download

kích thước tập tin   2088.22 Kbytes
Page   41 Pages
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện OPAx863A High-Precision, 105MHz, Rail-to-Rail Input/Output Amplifiers

OPA863A bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


OPA863A Thông tin chi tiết sản phẩm

1 Features
• Gain-bandwidth product: 50MHz
• High precision:
– Input offset voltage: 95μV (maximum)
– Offset drift: 1.2μV/°C (maximum)
• Low power:
– Quiescent current: 800μA/ch (typical)
– Supply voltage: 2.7V to 12.6V
• Input voltage noise: 6.3nV/√Hz
• Slew rate: 100V/μs
• Rail-to-rail input and output
• HD2 and HD3:
– –129dBc and –138dBc at 20kHz (2VPP)
• Operating temperature range: –40°C to +125°C
• Additional features:
– Overload power limit
– Output short-circuit protection

2 Applications
• Low-power SAR and ΔΣ ADC driver
• ADC reference buffer
• Low-side current sensing
• Photodiode TIA interface
• Inductive sensing
• Battery-powered instrumentation
• Gain and active filter stages

3 Description
The OPA863A and OPA2863A devices (OPAx863A)
are low-power, unity-gain stable, rail-to-rail input
and output, voltage-feedback operational amplifiers.
These devices are trimmed in package to offer highprecision
performance with a maximum input offset
voltage of 95μV and offset drift of 1.2μV/°C for high
accuracy measurements over temperature.
Consuming only 800μA per channel, the OPAx863A
offer a gain-bandwidth product of 50MHz, slew rate of
100V/μs, and a voltage noise density of 6.3nV/√Hz.
The rail-to-rail input stage with 2.7V supply operation
is useful in portable, battery-powered applications.
The rail-to-rail input stage is well matched for gainbandwidth
product and noise across the full input
common-mode voltage range, enabling excellent
performance with wide-input dynamic range.
The OPAx863A include overload power limiting to limit
the increase in IQ with saturated outputs, thereby
preventing excessive power dissipation in powerconscious,
battery-operated systems. The output
stage is short-circuit protected, making these devices
conducive to ruggedized environments.




Số phần tương tự - OPA863A_V04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
OPA863A TI1-OPA863A_V01 Datasheet
1Mb / 35P
OPAx863A High-Precision, 105-MHz, Rail-to-Rail Input/Output Amplifiers
REVISED DECEMBER 2023
OPA863A TI1-OPA863A_V02 Datasheet
2Mb / 41P
OPAx863A High-Precision, 105MHz, Rail-to-Rail Input/Output Amplifiers
REVISED JUNE 2024
OPA863A TI-OPA863A_V03 Datasheet
2Mb / 42P
OPAx863A High-Precision, 105MHz, Rail-to-Rail Input/Output Amplifiers
OCTOBER 2024
More results


Mô tả tương tự - OPA863A_V04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
OP-184 AD-OP-184 Datasheet
522Kb / 20P
Precision Rail-to-Rail Input & Output Operational Amplifiers
REV.0
OP184 AD-OP184 Datasheet
291Kb / 20P
Precision Rail-to-Rail Input & Output Operational Amplifiers
REV.0
OP184 AD-OP184_06 Datasheet
508Kb / 24P
Precision Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers
REV. D
OP184 AD-OP184_15 Datasheet
676Kb / 24P
Precision Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers
Rev. J
OP284 AD-OP284_15 Datasheet
676Kb / 24P
Precision Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers
Rev. J
OP484 AD-OP484_15 Datasheet
676Kb / 24P
Precision Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers
Rev. J
logo
Texas Instruments
OPA2863A TI-OPA2863A Datasheet
1Mb / 27P
OPAx863A High-Precision, 110-MHz, Rail-to-Rail Input and Output Amplifier
MAY 2022
OPA2863A TI-OPA2863A_V01 Datasheet
1Mb / 30P
OPAx863A High-Precision, 105-MHz, Rail-to-Rail Input and Output Amplifier
REVISED DECEMBER 2022
OPA863A TI-OPA863A Datasheet
1Mb / 39P
OPAx863A High-Precision, 105-MHz, Rail-to-Rail Input/Output Amplifiers
REVISED AUGUST 2023
OPA863A TI1-OPA863A_V01 Datasheet
1Mb / 35P
OPAx863A High-Precision, 105-MHz, Rail-to-Rail Input/Output Amplifiers
REVISED DECEMBER 2023
More results




Giới thiệu về Texas Instruments


Texas Cụ (TI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế và sản xuất các sản phẩm bán dẫn và công nghệ máy tính.

Nó được thành lập vào năm 1930 và có trụ sở tại Dallas, Texas.

TI là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và tín hiệu số (DSP), cũng như các bộ xử lý nhúng và các sản phẩm vi điều khiển khác.

Công ty phục vụ khách hàng trong một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, công nghiệp và điện tử tiêu dùng.

Danh mục sản phẩm của TI bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, IC quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và giải pháp kết nối không dây, trong số những người khác.

TI cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và có một lịch sử lâu dài về việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy cho khách hàng của mình.

Tập trung vào tính bền vững và hiệu quả năng lượng, TI được dành riêng để tạo ra tác động tích cực đến thế giới thông qua công nghệ và sản phẩm của nó.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com