công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SCD-0635032010-2F-SA bảng dữ liệu (PDF) - Eravant

SCD-0635032010-2F-SA Datasheet PDF - Eravant
tên linh kiện SCD-0635032010-2F-SA
tải về  SCD-0635032010-2F-SA tải về
kích thước tập tin   386.13 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  ERAVANT [Eravant]
Trang chủ  https://www.eravant.com/
Logo ERAVANT - Eravant
Giải thích chi tiết về linh kiện Coaxial Directional Coupler, 6 to 50 GHz, 20 dB Coupling Level

SCD-0635032010-2F-SA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SCD-0635032010-2F-SA Datasheet PDF - Eravant

tên linh kiện SCD-0635032010-2F-SA
tải về  SCD-0635032010-2F-SA Click to download

kích thước tập tin   386.13 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  ERAVANT [Eravant]
Trang chủ  https://www.eravant.com/
Logo ERAVANT - Eravant
Giải thích chi tiết về linh kiện Coaxial Directional Coupler, 6 to 50 GHz, 20 dB Coupling Level

SCD-0635032010-2F-SA bảng dữ liệu (HTML) - Eravant


SCD-0635032010-2F-SA Thông tin chi tiết sản phẩm

Description:
SCD-0635032010-2F-SA is a 20 dB coaxial directional coupler that covers the frequency range of 6 to 50 GHz. The nominal insertion loss of the coupler is 2.3 dB and the coupling ripple is ±1.2 dB. The directivity of the coupler is 10 dB. The RF connectors of the coupler are 2.4 mm female connectors. The power handling of the coupler is 50 watts maximum. Other configurations, such as different connectors for input and output, coupling levels and mechanical configuration are available under different model numbers.
Features:
• Low Insertion Loss
• Flat Coupling Level
Applications:
• Test Labs
• Instrumentations
• Sub-assemblies




Số phần tương tự - SCD-0635032010-2F-SA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eravant
SCD-0635031010-2F-SA ERAVANT-SCD-0635031010-2F-SA Datasheet
289Kb / 3P
Coaxial Directional Coupler, 6 to 50 GHz, 10 dB Coupling Level
Rev 1.3
More results


Mô tả tương tự - SCD-0635032010-2F-SA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
API Technologies Corp
C112-6 APITECH-C112-6 Datasheet
164Kb / 2P
DIRECTIONAL COUPLER BROADBAND, 6 - 20 dB
C0518 APITECH-C0518 Datasheet
164Kb / 2P
DIRECTIONAL COUPLER BROADBAND, 6 - 20 dB
C218-11 APITECH-C218-11 Datasheet
164Kb / 2P
DIRECTIONAL COUPLER BROADBAND, 6 - 20 dB
C218-10 APITECH-C218-10 Datasheet
164Kb / 2P
DIRECTIONAL COUPLER BROADBAND, 6 - 20 dB
C118-21 APITECH-C118-21 Datasheet
164Kb / 2P
DIRECTIONAL COUPLER BROADBAND, 6 - 20 dB
C118-20 APITECH-C118-20 Datasheet
164Kb / 2P
DIRECTIONAL COUPLER BROADBAND, 6 - 20 dB
C118-17 APITECH-C118-17 Datasheet
164Kb / 2P
DIRECTIONAL COUPLER BROADBAND, 6 - 20 dB
C118-10 APITECH-C118-10 Datasheet
164Kb / 2P
DIRECTIONAL COUPLER BROADBAND, 6 - 20 dB
logo
Pasternack Enterprises,...
PE2242A-06 PASTERNACK-PE2242A-06 Datasheet
353Kb / 3P
Directional 6 dB SMA Coupler To 3 GHz Rated to 50 Watts
PE2242A-20 PASTERNACK-PE2242A-20 Datasheet
352Kb / 3P
Directional 20 dB SMA Coupler To 3 GHz Rated to 50 Watts
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com