công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

451209SL02L-XOS bảng dữ liệu (PDF) - Ashcroft, Inc.

451209SL02L-XOS Datasheet PDF - Ashcroft, Inc.
tên linh kiện 451209SL02L-XOS
tải về  451209SL02L-XOS tải về
kích thước tập tin   974.32 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  ASHCROFT [Ashcroft, Inc.]
Trang chủ  https://www.ashcroft.com/
Logo ASHCROFT - Ashcroft, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 1209 4½˝ Stainless Steel Case Process Gauge

451209SL02L-XOS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
451209SL02L-XOS Datasheet PDF - Ashcroft, Inc.

tên linh kiện 451209SL02L-XOS
tải về  451209SL02L-XOS Click to download

kích thước tập tin   974.32 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  ASHCROFT [Ashcroft, Inc.]
Trang chủ  https://www.ashcroft.com/
Logo ASHCROFT - Ashcroft, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 1209 4½˝ Stainless Steel Case Process Gauge

451209SL02L-XOS bảng dữ liệu (HTML) - Ashcroft, Inc.


451209SL02L-XOS Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
Solid front case design with full pressure relief back
4½˝ Dial size
Accuracy: ±0.50% of span (ASME B40.100 Grade 2A)
316L Stainless steel case and ring
Patented PLUS!™ Performance, dampens vibration, shock and pulsation effects




Số phần tương tự - 451209SL02L-XOS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alpha Wire
45120 ALPHAWIRE-45120 Datasheet
395Kb / 4P
24 (7/32) AWG Tinned Copper
logo
3M Electronics
45120-010030 3M-45120-010030 Datasheet
477Kb / 2P
Ribbon cable wmt socket 05X05 pitch 451 series
REV. J
logo
Alpha Wire
45120/15 ALPHAWIRE-45120/15 Datasheet
98Kb / 4P
Customer Specification
12/5/2022
45120/20 ALPHAWIRE-45120/20 Datasheet
99Kb / 4P
Customer SpecificationS
12/13/2022
45120/25 ALPHAWIRE-45120/25 Datasheet
94Kb / 5P
Customer Specification
1/4/2023
More results


Mô tả tương tự - 451209SL02L-XOS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ralston Instruments.
QTFT-2MS1 RALSTON-QTFT-2MS1_19 Datasheet
496Kb / 1P
Stainless Steel
QTFT-3MS1 RALSTON-QTFT-3MS1_19 Datasheet
440Kb / 1P
Stainless Steel
QTHA-3MS0 RALSTON-QTHA-3MS0_19 Datasheet
464Kb / 1P
Stainless Steel
QTHA-2FS1 RALSTON-QTHA-2FS1_19 Datasheet
285Kb / 1P
Stainless Steel.
QTHA-2FSA RALSTON-QTHA-2FSA_19 Datasheet
281Kb / 1P
Stainless Steel
QTHA-2FSA-QD RALSTON-QTHA-2FSA-QD_19 Datasheet
258Kb / 1P
Stainless Steel
QTHA-EHS0 RALSTON-QTHA-EHS0 Datasheet
429Kb / 1P
Stainless Steel
QTHA-3FS1 RALSTON-QTHA-3FS1_19 Datasheet
475Kb / 1P
Stainless Steel
QTHA-3FS0 RALSTON-QTHA-3FS0_19 Datasheet
475Kb / 1P
Stainless Steel
logo
TT Electronics.
FMEX TTELEC-FMEX Datasheet
337Kb / 2P
Stainless Steel Pressure Gauge (50mm, 63mm, 100mm, 150mm)
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com