công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

201130FD25BXBF bảng dữ liệu (PDF) - Ashcroft, Inc.

201130FD25BXBF Datasheet PDF - Ashcroft, Inc.
tên linh kiện 201130FD25BXBF
tải về  201130FD25BXBF tải về
kích thước tập tin   966.54 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  ASHCROFT [Ashcroft, Inc.]
Trang chủ  https://www.ashcroft.com/
Logo ASHCROFT - Ashcroft, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 1130 Differential Pressure Gauge

201130FD25BXBF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
201130FD25BXBF Datasheet PDF - Ashcroft, Inc.

tên linh kiện 201130FD25BXBF
tải về  201130FD25BXBF Click to download

kích thước tập tin   966.54 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  ASHCROFT [Ashcroft, Inc.]
Trang chủ  https://www.ashcroft.com/
Logo ASHCROFT - Ashcroft, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 1130 Differential Pressure Gauge

201130FD25BXBF bảng dữ liệu (HTML) - Ashcroft, Inc.


201130FD25BXBF Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
High static pressure capabilty (up to 6,000 psi)
Ranges from 5 psi to 150 psi
Reed switches optional for direct system control
Superior magnets for smoother pointer motion
Buna-N O-rings (others available)
Piston actuator
Dry or liquid filled case




Số phần tương tự - 201130FD25BXBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
RUKO GmbH Präzisionswe...
201130 RUKO-201130 Datasheet
528Kb / 2P
Twist drills DIN 338 type N HSS rolled
More results


Mô tả tương tự - 201130FD25BXBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fujikura Ltd.
PSMC-025KPG FUJIKURA-PSMC-025KPG Datasheet
318Kb / 2P
Pressure sensor module/Gauge,Differential
PSM-005KPG FUJIKURA-PSM-005KPG Datasheet
308Kb / 2P
Pressure sensor module/Gauge,Differential
logo
Silicon Microstructures...
SM4221 SMI-SM4221 Datasheet
1Mb / 11P
Gauge & Differential Pressure Sensors
SM5221 SMI-SM5221 Datasheet
1Mb / 11P
Gauge & Differential Pressure Sensors
logo
Festo Corporation.
9791 FESTO-9791 Datasheet
87Kb / 1P
Pressure gauge
548010 FESTO-548010 Datasheet
104Kb / 2P
Pressure gauge
8/10/22
563735 FESTO-563735 Datasheet
112Kb / 1P
Pressure gauge
8/10/22
563737 FESTO-563737 Datasheet
101Kb / 1P
Pressure gauge
8/10/22
8081401 FESTO-8081401 Datasheet
93Kb / 2P
Pressure gauge
8/11/22
8088986 FESTO-8088986 Datasheet
100Kb / 1P
Pressure gauge
8/10/22
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com