công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HLMP-RL10 bảng dữ liệu (PDF) - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

HLMP-RL10 Datasheet PDF - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
tên linh kiện HLMP-RL10
tải về  HLMP-RL10 tải về
kích thước tập tin   239.88 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
Giải thích chi tiết về linh kiện 4 mm Super Oval Precision Optical Performance AlInGaP and InGaN LEDs

HLMP-RL10 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
HLMP-RL10 Datasheet PDF - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện HLMP-RL10
tải về  HLMP-RL10 Click to download

kích thước tập tin   239.88 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
Giải thích chi tiết về linh kiện 4 mm Super Oval Precision Optical Performance AlInGaP and InGaN LEDs

HLMP-RL10 bảng dữ liệu (HTML) - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED


HLMP-RL10 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
These Precision Optical Performance Oval LEDs are specifically designed for Full Color/Video and Passenger Information signs. The oval shaped radiation pattern (60° x 120°) and high luminous intensity ensure that these devices are excellent for wide field of view outdoor applications where a wide viewing angle and readability in sunlight are essential. These lamps have very smooth, matched radiation patterns ensuring consistent color mixing in full color applications, message uniformity across the viewing angle of the sign.
High efficiency LED materials are used in these lamps: Aluminum Indium Gallium Phosphide (AlInGaP) for Red and Amber color and Indium Gallium Nitride (InGaN) for Blue and Green. There are two families of red and amber lamps, AlInGaP and the higher performance AlInGaP II. Each lamp is made with an advanced optical grade epoxy offering superior high temperature and high moisture resistance in outdoor applications. The package epoxy contains both uv-a and uv-b inhibitors to reduce the effects of long term exposure to direct sunlight.

Features
• Well defined spatial radiation pattern
• Viewing angle:
   major axis 120°
   minor axis 60°
• High luminous output
• Two red and amber intensity levels:
   AlInGaP (bright) and AlInGaP II (brightest)
• Colors:
   626/630 nm red
   590/592 nm amber526 nm green
   470 nm blue
• Superior resistance to moisture
• UV resistant epoxy

Benefits
• Viewing angle designed for wide field of view applications
• Superior performance for outdoor environments
• Radiation pattern matched for red, green, and blue for full color sign

Applications
• Full color signs




Số phần tương tự - HLMP-RL10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-RL10 HP-HLMP-RL10 Datasheet
274Kb / 8P
4 mm Oval Precision Optical Performance LED Lamps
HLMP-RL10-FJ000 HP-HLMP-RL10-FJ000 Datasheet
274Kb / 8P
4 mm Oval Precision Optical Performance LED Lamps
HLMP-RL10-HL000 HP-HLMP-RL10-HL000 Datasheet
274Kb / 8P
4 mm Oval Precision Optical Performance LED Lamps
HLMP-RL10-LP000 HP-HLMP-RL10-LP000 Datasheet
274Kb / 8P
4 mm Oval Precision Optical Performance LED Lamps
More results


Mô tả tương tự - HLMP-RL10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-SL11 HP-HLMP-SL11 Datasheet
362Kb / 7P
Optical Performance Best Value AlInGaP and InGaN Lamps
HLMP-RG10 HP-HLMP-RG10 Datasheet
274Kb / 8P
4 mm Oval Precision Optical Performance LED Lamps
HLMP-ABXX HP-HLMP-ABXX Datasheet
103Kb / 10P
Oval Precision Optical Performance AlInGaP and InGaN Lamps
HLMP-CB15 HP-HLMP-CB15 Datasheet
213Kb / 4P
T-1 3/4 (5 mm) Precision Optical Performance InGaN Blue and Green LEDs
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-SL11 AVAGO-HLMP-SL11 Datasheet
205Kb / 7P
4 mm Oval Precision Optical Performance Best Value AlInGaP and InGaN Lamps
HLMP-HB55 AVAGO-HLMP-HB55 Datasheet
101Kb / 12P
5 mm Precision Optical Performance InGaN Oval LED Lamps
HLMP-LB11 AVAGO-HLMP-LB11 Datasheet
369Kb / 8P
4 mm Precision Optical Performance InGaN Standard Oval LED Lamps
HLMP-AD06-NSTXX AVAGO-HLMP-AD06-NSTXX Datasheet
379Kb / 12P
5mm mini Oval Precision Optical Performance AlInGaP Lamps
HLMP-BL06-QRKDD AVAGO-HLMP-BL06-QRKDD Datasheet
379Kb / 12P
5mm mini Oval Precision Optical Performance AlInGaP Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
ALMP-ALXX HP-ALMP-ALXX Datasheet
92Kb / 10P
Oval Precision Optical Performance AlInGaP and InGaN Lamps
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com