công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1629194 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1629194 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1629194
tải về  1629194 tải về
kích thước tập tin   361.62 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện M23-1RP1N8A8003 - Cable connector

1629194 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1629194 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1629194
tải về  1629194 Click to download

kích thước tập tin   361.62 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện M23-1RP1N8A8003 - Cable connector

1629194 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1629194 Thông tin chi tiết sản phẩm

M23, Cable connector, series: M23 PRO, straight, shielded: yes, Screw locking mechanism, No.
of pos.: 16+2+PE, Direction of rotation: Standard, contact connection type: Pin, Crimp
connection, cable diameter range: 6 mm ... 10 mm, coding: N, Item is lead-free in accordance
with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)

Your advantages
• Solutions with cross-manufacturer compatibility for standard and fast locking systems
• Reliable under the harshest conditions: cable connectors with vibration brake
• Modern, consistent design for highly convenient operation
• Easy, cost-effective cable assembly: uniform shielding of M17 to M40




Số phần tương tự - 1629194

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weidmuller
1629190000 WEIDMULLER-1629190000 Datasheet
266Kb / 4P
SL 7.50/08/180B 3.2SN OR BX
1629190000 WEIDMULLER-1629190000 Datasheet
92Kb / 3P
SL 7.50/11/180B3.2SN OR
logo
PHOENIX CONTACT
1629191 PHOENIX-1629191 Datasheet
517Kb / 13P
M23-06P1N8A8002S - Cable connector
1629192 PHOENIX-1629192 Datasheet
537Kb / 16P
M23-1RP1N8A80DU - Cable connector
1629193 PHOENIX-1629193 Datasheet
496Kb / 15P
M23-1RP1N8A8004 - Cable connector
More results


Mô tả tương tự - 1629194

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1629176 PHOENIX-1629176 Datasheet
354Kb / 7P
Cable connector - M23-07P1N8A80DUS
02/04/2022
1629204 PHOENIX-1629204 Datasheet
377Kb / 8P
Cable connector - M23-17S1N8A80DU
02/04/2022
1629208 PHOENIX-1629208 Datasheet
380Kb / 8P
Cable connector - M23-12P1N8A80DU
02/04/2022
1629192 PHOENIX-1629192 Datasheet
537Kb / 16P
M23-1RP1N8A80DU - Cable connector
1628814 PHOENIX-1628814 Datasheet
520Kb / 14P
M23-7ES198A8023S - Cable connector
1628847 PHOENIX-1628847 Datasheet
514Kb / 14P
M23-7EP198A8LDLS - Cable connector
1629162 PHOENIX-1629162 Datasheet
617Kb / 16P
M23-12P1N8A8003S - Cable connector
1629166 PHOENIX-1629166 Datasheet
635Kb / 17P
M23-12S1N8A8003S - Cable connector
1629187 PHOENIX-1629187 Datasheet
521Kb / 14P
M23-06S1N8A8002S - Cable connector
1629206 PHOENIX-1629206 Datasheet
641Kb / 18P
M23-17S1N8A8003 - Cable connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com