công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B1100CAL bảng dữ liệu (PDF) - Littelfuse

B1100CAL Datasheet PDF - Littelfuse
tên linh kiện B1100CAL
tải về  B1100CAL tải về
kích thước tập tin   153.46 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Giải thích chi tiết về linh kiện SLIC Protector

B1100CAL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
B1100CAL Datasheet PDF - Littelfuse

tên linh kiện B1100CAL
tải về  B1100CAL Click to download

kích thước tập tin   153.46 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Giải thích chi tiết về linh kiện SLIC Protector

B1100CAL bảng dữ liệu (HTML) - Littelfuse


B1100CAL Thông tin chi tiết sản phẩm

Battrax® SLIC Protector

The Battrax SLIC protector is offered in a negative Battrax version and a positive Battrax version. The B1xx0C_ is for a -VREF and the B2050C_ is for a +VREF.
Designed using an SCR and a gate diode, the B1xx0C_ Battrax begins to conduct at |-VREF| + |-1.2 V| while the B2050C_ Battrax begins to conduct at |+VREF| + |1.2 V|.

General Notes:
• All measurements are made at an ambient temperature of 25 °C. IPP applies to -40 °C through +85 °C temperature range.
• IPP is a repetitive surge rating and is guaranteed for the life of the product.
• IPP ratings assume VREF = ±48 V.
• VDRM is measured at IDRM.
• VS is measured at 100 V/µs.
• Positive Battrax information is preliminary data.
• VREF maximum value for the negative Battrax is -200 V.
• VREF maximum value for the positive Battrax is 110 V.




Số phần tương tự - B1100CAL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
B1100CAL LITTELFUSE-B1100CAL Datasheet
843Kb / 52P
gas plasma arresters-package dimensions/specifications
B1100CALRP LITTELFUSE-B1100CALRP Datasheet
146Kb / 4P
The Battrax짰 series offers programmable SIDACtor짰 overvoltage protection devices
More results


Mô tả tương tự - B1100CAL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
P0641CA2 LITTELFUSE-P0641CA2 Datasheet
118Kb / 2P
Twin SLIC Protector
P0641A_2L LITTELFUSE-P0641A_2L Datasheet
151Kb / 3P
Two-chip SLIC Protector
P0641S_L LITTELFUSE-P0641S_L Datasheet
148Kb / 3P
Fixed Voltage SLIC Protector
P0641U_L LITTELFUSE-P0641U_L Datasheet
159Kb / 3P
Multiport SLIC Protector
B1160CARP LITTELFUSE-B1160CARP Datasheet
132Kb / 2P
Battrax SLIC Protector
B1160CCRP LITTELFUSE-B1160CCRP Datasheet
132Kb / 2P
Battrax SLIC Protector
logo
Bourns Electronic Solut...
TISP61089M BOURNS-TISP61089M Datasheet
398Kb / 6P
TISP61089M SLIC Overvoltage Protector
logo
Littelfuse
P1101UCLRP LITTELFUSE-P1101UCLRP Datasheet
165Kb / 3P
Multiport SLIC Protector
P0641SCRP LITTELFUSE-P0641SCRP Datasheet
123Kb / 2P
Fixed Voltage SLIC Protector
logo
Will Semiconductor Ltd.
SPD61089A WILLSEMI-SPD61089A Datasheet
707Kb / 5P
High Voltage Ringing SLIC Protector
More results




Giới thiệu về Littelfuse


Littelfuse là một công ty Mỹ chuyên thiết kế và sản xuất các sản phẩm bảo vệ và bảo vệ mạch.
Công ty được thành lập vào năm 1927 và có trụ sở tại Chicago, Illinois.
Littelfuse cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm cầu chì, thiết bị bảo vệ và điều khiển và các sản phẩm polymer.
Các sản phẩm của công ty được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như ô tô, công nghiệp và điện tử tiêu dùng.
Littelfuse được biết đến với chuyên môn về công nghệ bảo vệ và kiểm soát mạch và khả năng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy cho khách hàng của mình.
Công ty có các hoạt động và cơ sở ở các quốc gia khác nhau trên thế giới và hợp tác chặt chẽ với khách hàng của mình để cung cấp các giải pháp tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu cụ thể của họ.
Ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi, Littelfuse cũng cung cấp các giải pháp cho thị trường Trung tâm Dữ liệu và Năng lượng Tái tạo.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com