công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS127L18IRSHT bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

ADS127L18IRSHT Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện ADS127L18IRSHT
tải về  ADS127L18IRSHT tải về
kích thước tập tin   3082.69 Kbytes
Page   107 Pages
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện ADS127L1x 512kSPS, Quad and Octal, Simultaneous-Sampling, 24-Bit ADCs

ADS127L18IRSHT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ADS127L18IRSHT Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện ADS127L18IRSHT
tải về  ADS127L18IRSHT Click to download

kích thước tập tin   3082.69 Kbytes
Page   107 Pages
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện ADS127L1x 512kSPS, Quad and Octal, Simultaneous-Sampling, 24-Bit ADCs

ADS127L18IRSHT bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


ADS127L18IRSHT Thông tin chi tiết sản phẩm

1 Features
• Simultaneously measure four or eight channels
• Wideband filter mode: up to 512kSPS
• Low-latency filter mode: up to 1365kSPS
• Power-scalable speed modes:
– Max speed: 512kSPS
• 83mW (ADS127L14)
• 165mW (ADS127L18)
– High speed: 400kSPS
• 64mW (ADS127L14)
• 128mW (ADS127L18)
– Mid speed: 200kSPS
• 37mW (ADS127L14)
• 74mW (ADS127L18)
– Low speed: 50kSPS
• 12mW (ADS127L14)
• 24mW (ADS127L18)
• AC performance with DC precision:
(High-Speed Mode)
– Dynamic range at 200kSPS: 112dB (typical)
– THD: –118dB (typical)
– INL: 1ppm of FSR (typical)
– Offset drift: 10nV/°C (typical)
– Gain drift: 0.5ppm/°C (typical)
• Precharge buffered signal inputs
• Programmable by pin setting or SPI
• Frame-sync port for output data
• Internal or external clock operation
• Analog supply voltage: 2.85V to 5.5V

2 Applications
• Test and measurement:
– Data acquisition (DAQ)
– Shock and vibration instruments
– Acoustics and dynamic strain gauges
• Factory automation and control:
– Condition monitoring
• Aerospace and defense:
– Sonar
• Medical:
– Electroencephalograms (EEG)
• Grid Infrastructure:
– Power quality analyzers

3 Description
The ADS127L14 (quad) and ADS127L18 (octal) are
24-bit, delta-sigma (ΔΣ), analog-to-digital converters
(ADCs) based on the single-channel ADS127L11.
The devices provide simultaneous sampling of four
or eight channels with data rates up to 512kSPS
(wideband filter mode) and 1365kSPS (low-latency
filter mode).




Số phần tương tự - ADS127L18IRSHT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS127L18IRSHT TI1-ADS127L18IRSHT Datasheet
3Mb / 110P
ADS127L1x 512kSPS, Quad and Octal, Simultaneous-Sampling, 24-Bit ADCs
NOVEMBER 2024
More results


Mô tả tương tự - ADS127L18IRSHT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX115-MAX116 MAXIM-MAX115-MAX116 Datasheet
215Kb / 14P
2x4-Channel, Simultaneous-Sampling 12-Bit ADCs
logo
Burr-Brown (TI)
ADS1274 BURR-BROWN-ADS1274 Datasheet
1Mb / 49P
Quad/Octal, Simultaneous Sampling, 24-Bit Analog-to-Digital Converters
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX11040K_1111 MAXIM-MAX11040K_1111 Datasheet
650Kb / 35P
24-/16-Bit, 4-Channel, Simultaneous-Sampling, Cascadable, Sigma-Delta ADCs
Rev 2; 11/11
logo
Texas Instruments
ADS1278-HT TI1-ADS1278-HT Datasheet
1Mb / 45P
OCTAL SIMULTANEOUS-SAMPLING 24-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1274 TI1-ADS1274 Datasheet
1Mb / 51P
Quad/Octal, Simultaneous Sampling, 24-Bit Analog-to-Digital Converters
ADS1274 TI1-ADS1274_14 Datasheet
1Mb / 52P
Quad/Octal, Simultaneous Sampling, 24-Bit Analog-to-Digital Converters
ADS1278 TI1-ADS1278_14 Datasheet
1Mb / 52P
Octal, Simultaneous Sampling, 24-Bit Analog-to-Digital Converters
ADS8528, TI1-ADS8528,_16 Datasheet
1Mb / 57P
16-Bit, 8-Channel, Simultaneous Sampling ADCs
ADS1278-EP TI1-ADS1278-EP Datasheet
1Mb / 45P
OCTAL SIMULTANEOUS-SAMPLING 24-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1278-HT TI1-ADS1278-HT_16 Datasheet
1Mb / 56P
OCTAL SIMULTANEOUS-SAMPLING 24-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results




Giới thiệu về Texas Instruments


Texas Cụ (TI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế và sản xuất các sản phẩm bán dẫn và công nghệ máy tính.

Nó được thành lập vào năm 1930 và có trụ sở tại Dallas, Texas.

TI là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và tín hiệu số (DSP), cũng như các bộ xử lý nhúng và các sản phẩm vi điều khiển khác.

Công ty phục vụ khách hàng trong một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, công nghiệp và điện tử tiêu dùng.

Danh mục sản phẩm của TI bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, IC quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và giải pháp kết nối không dây, trong số những người khác.

TI cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và có một lịch sử lâu dài về việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy cho khách hàng của mình.

Tập trung vào tính bền vững và hiệu quả năng lượng, TI được dành riêng để tạo ra tác động tích cực đến thế giới thông qua công nghệ và sản phẩm của nó.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com