công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1047450 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1047450 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1047450
tải về  1047450 tải về
kích thước tập tin   256.9 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PTFIX 4/18X1,5-NS15A VT - Distribution block

1047450 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1047450 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1047450
tải về  1047450 Click to download

kích thước tập tin   256.9 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PTFIX 4/18X1,5-NS15A VT - Distribution block

1047450 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1047450 Thông tin chi tiết sản phẩm

Distribution block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, number of connections: 19,
connection method: Push-in connection, Load contact, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, Pushin
connection, Line contact, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2,
mounting type: NS 15, color: violet

Your advantages
• Convenient test options, thanks to test openings at every terminal point
• Space-saving potential distribution, thanks to compact micro potential distributors
• Flexible use, thanks to DIN rail and direct mounting
• Space-saving, thanks to the compact design
• Clear arrangement thanks to marking of all terminal points




Số phần tương tự - 1047450

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1047451 PHOENIX-1047451 Datasheet
442Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 4/18X1,5-NS15A OG
Jul 21, 2022
1047453 PHOENIX-1047453 Datasheet
263Kb / 11P
PTFIX 4/18X1,5-NS15A-FE - Distribution block
1047454 PHOENIX-1047454 Datasheet
439Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 4/18X1,5-NS35 GY
May 13, 2022
1047455 PHOENIX-1047455 Datasheet
441Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 4/18X1,5-NS35 BU
Jun 15, 2022
1047456 PHOENIX-1047456 Datasheet
440Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 4/18X1,5-NS35 RD
Jun 7, 2022
More results


Mô tả tương tự - 1047450

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1047442 PHOENIX-1047442 Datasheet
136Kb / 11P
Distribution block - PTFIX 4/18X1,5-NS15A GY
09/12/2020
1047446 PHOENIX-1047446 Datasheet
136Kb / 11P
Distribution block - PTFIX 4/18X1,5-NS15A GN
09/12/2020
3002786 PHOENIX-3002786 Datasheet
500Kb / 21P
Distribution block - PTFIX 18X1,5 VT
Jun 24, 2022
1047444 PHOENIX-1047444 Datasheet
443Kb / 21P
Distribution block - PTFIX 4/18X1,5-NS15A RD
Jul 6, 2022
1047445 PHOENIX-1047445 Datasheet
442Kb / 21P
Distribution block - PTFIX 4/18X1,5-NS15A BN
Jul 6, 2022
1047448 PHOENIX-1047448 Datasheet
442Kb / 21P
Distribution block - PTFIX 4/18X1,5-NS15A BK
Jul 6, 2022
1047449 PHOENIX-1047449 Datasheet
443Kb / 21P
Distribution block - PTFIX 4/18X1,5-NS15A WH
Jul 6, 2022
1047443 PHOENIX-1047443 Datasheet
441Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 4/18X1,5-NS15A BU
Jul 21, 2022
1047447 PHOENIX-1047447 Datasheet
443Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 4/18X1,5-NS15A YE
Jul 21, 2022
3002975 PHOENIX-3002975 Datasheet
443Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 18X1,5-NS15A VT
Jul 21, 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com