công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATMEGA32A-PU bảng dữ liệu (PDF) - SYC Electronica

ATMEGA32A-PU Datasheet PDF - SYC Electronica
tên linh kiện ATMEGA32A-PU
tải về  ATMEGA32A-PU tải về
kích thước tập tin   5286.43 Kbytes
Page   353 Pages
nhà sản xuất  SYC [SYC Electronica]
Trang chủ  https://www.sycelectronica.com.ar/index.php
Logo SYC - SYC Electronica
Giải thích chi tiết về linh kiện 8-bit Microcontroller with 32KBytes In-System Programmable Flash

ATMEGA32A-PU Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ATMEGA32A-PU Datasheet PDF - SYC Electronica

tên linh kiện ATMEGA32A-PU
tải về  ATMEGA32A-PU Click to download

kích thước tập tin   5286.43 Kbytes
Page   353 Pages
nhà sản xuất  SYC [SYC Electronica]
Trang chủ  https://www.sycelectronica.com.ar/index.php
Logo SYC - SYC Electronica
Giải thích chi tiết về linh kiện 8-bit Microcontroller with 32KBytes In-System Programmable Flash

ATMEGA32A-PU bảng dữ liệu (HTML) - SYC Electronica


ATMEGA32A-PU Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• High-performance, Low-power Atmel®AVR® 8-bit Microcontroller
• Advanced RISC Architecture
– 131 Powerful Instructions – Most Single-clock Cycle Execution
– 32 × 8 General Purpose Working Registers
– Fully Static Operation
– Up to 16MIPS Throughput at 16MHz
– On-chip 2-cycle Multiplier
• High Endurance Non-volatile Memory segments
– 32Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory
– 1024Bytes EEPROM
– 2Kbytes Internal SRAM
– Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM
– Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1)
– Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits
• In-System Programming by On-chip Boot Program
• True Read-While-Write Operation
– Programming Lock for Software Security
• JTAG (IEEE std. 1149.1 Compliant) Interface
– Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard
– Extensive On-chip Debug Support
– Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface
• Peripheral Features
– Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescalers and Compare Modes
– One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture
Mode
– Real Time Counter with Separate Oscillator
– Four PWM Channels
– 8-channel, 10-bit ADC
• 8 Single-ended Channels
• 7 Differential Channels in TQFP Package Only
• 2 Differential Channels with Programmable Gain at 1x, 10x, or 200x
– Byte-oriented Two-wire Serial Interface
– Programmable Serial USART
– Master/Slave SPI Serial Interface
– Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator
– On-chip Analog Comparator
• Special Microcontroller Features
– Power-on Reset and Programmable Brown-out Detection
– Internal Calibrated RC Oscillator
– External and Internal Interrupt Sources
– Six Sleep Modes: Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, Power-down, Standby
and Extended Standby
• I/O and Packages
– 32 Programmable I/O Lines
– 40-pin PDIP, 44-lead TQFP, and 44-pad QFN/MLF
• Operating Voltages
– 2.7V - 5.5V
• Speed Grades
– 0 - 16MHz
• Power Consumption at 1MHz, 3V, 25°C
– Active: 0.6mA
– Idle Mode: 0.2mA
– Power-down Mode: < 1μA




Số phần tương tự - ATMEGA32A-PU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ATMEL Corporation
ATMEGA32A-PU ATMEL-ATMEGA32A-PU Datasheet
427Kb / 18P
8-bit Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash
ATmega32A-PU ATMEL-ATmega32A-PU Datasheet
6Mb / 352P
8-bit Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash
More results


Mô tả tương tự - ATMEGA32A-PU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ATMEL Corporation
ATMEGA329 ATMEL-ATMEGA329_06 Datasheet
329Kb / 28P
8-bit Microcontroller with In-System Programmable Flash
ATMEGA329V_0611 ATMEL-ATMEGA329V_0611 Datasheet
3Mb / 375P
8-bit Microcontroller with In-System Programmable Flash
ATMEGA325_0611 ATMEL-ATMEGA325_0611 Datasheet
3Mb / 353P
8-bit Microcontroller with In-System Programmable Flash
ATMEGA329 ATMEL-ATMEGA329_07 Datasheet
6Mb / 392P
8-bit Microcontroller with In-System Programmable Flash
ATMEGA329_071 ATMEL-ATMEGA329_071 Datasheet
783Kb / 29P
8-bit Microcontroller with In-System Programmable Flash
ATMEGA325 ATMEL-ATMEGA325_07 Datasheet
780Kb / 29P
8-bit Microcontroller with In-System Programmable Flash
ATMEGA48PA-15MZ ATMEL-ATMEGA48PA-15MZ Datasheet
585Kb / 31P
Atmel 8-bit Microcontroller with 4/8/16/32KBytes In-System Programmable Flash
ATMEGA32A ATMEL-ATMEGA32A_14 Datasheet
5Mb / 336P
8-bit Microcontroller with 32KBytes In-System Programmable Flash
ATMEGA32L ATMEL-ATMEGA32L_14 Datasheet
5Mb / 346P
Microcontroller with 32KBytes In-System Programmable Flash
ATMEGA88PA-PU ATMEL-ATMEGA88PA-PU Datasheet
750Kb / 50P
ATMEL 8-BIT MICROCONTROLLER WITH 4/8/16/32KBYTES IN-SYSTEM PROGRAMMABLE FLASH
11/2015
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com