công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT90S1200 bảng dữ liệu (PDF) - SYC Electronica

AT90S1200 Datasheet PDF - SYC Electronica
tên linh kiện AT90S1200
tải về  AT90S1200 tải về
kích thước tập tin   1568.99 Kbytes
Page   70 Pages
nhà sản xuất  SYC [SYC Electronica]
Trang chủ  https://www.sycelectronica.com.ar/index.php
Logo SYC - SYC Electronica
Giải thích chi tiết về linh kiện 8-bit Microcontroller with 1K Byte of In-System Programmable Flash

AT90S1200 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AT90S1200 Datasheet PDF - SYC Electronica

tên linh kiện AT90S1200
tải về  AT90S1200 Click to download

kích thước tập tin   1568.99 Kbytes
Page   70 Pages
nhà sản xuất  SYC [SYC Electronica]
Trang chủ  https://www.sycelectronica.com.ar/index.php
Logo SYC - SYC Electronica
Giải thích chi tiết về linh kiện 8-bit Microcontroller with 1K Byte of In-System Programmable Flash

AT90S1200 bảng dữ liệu (HTML) - SYC Electronica


AT90S1200 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Utilizes the AVR® RISC Architecture
• AVR – High-performance and Low-power RISC Architecture
– 89 Powerful Instructions – Most Single Clock Cycle Execution
– 32 x 8 General Purpose Working Registers
– Up to 12 MIPS Throughput at 12 MHz
• Data and Non-volatile Program Memory
– 1K Byte of In-System Programmable Flash
Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles
– 64 Bytes of In-System Programmable EEPROM
Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles
– Programming Lock for Flash Program and EEPROM Data Security
• Peripheral Features
– One 8-bit Timer/Counter with Separate Prescaler
– On-chip Analog Comparator
– Programmable Watchdog Timer with On-chip Oscillator
– SPI Serial Interface for In-System Programming
• Special Microcontroller Features
– Low-power Idle and Power-down Modes
– External and Internal Interrupt Sources
– Selectable On-chip RC Oscillator for Zero External Components
• Specifications
– Low-power, High-speed CMOS Process Technology
– Fully Static Operation
• Power Consumption at 4 MHz, 3V, 25°C
– Active: 2.0 mA
– Idle Mode: 0.4 mA
– Power-down Mode: <1 μA
• I/O and Packages
– 15 Programmable I/O Lines
– 20-pin PDIP, SOIC and SSOP
• Operating Voltages
– 2.7 - 6.0V (AT90S1200-4)
– 4.0 - 6.0V (AT90S1200-12)
• Speed Grades
– 0 - 4 MHz, (AT90S1200-4)
– 0 - 12 MHz, (AT90S1200-12)




Số phần tương tự - AT90S1200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ATMEL Corporation
AT90S1200 ATMEL-AT90S1200 Datasheet
310Kb / 7P
8-Bit Microcontroller with 1K bytes In-System Programmable Flash
AT90S1200 ATMEL-AT90S1200 Datasheet
1Mb / 71P
8-bit Microcontroller with 1K Byte of In-System Programmable Flash
AT90S1200 ATMEL-AT90S1200 Datasheet
2Mb / 61P
AVR Studio Compatible
Rev. 1925C-AVR-3/03
AT90S1200-12PC ATMEL-AT90S1200-12PC Datasheet
310Kb / 7P
8-Bit Microcontroller with 1K bytes In-System Programmable Flash
AT90S1200-12PC ATMEL-AT90S1200-12PC Datasheet
1Mb / 71P
8-bit Microcontroller with 1K Byte of In-System Programmable Flash
More results


Mô tả tương tự - AT90S1200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ATMEL Corporation
AT90S1200 ATMEL-AT90S1200 Datasheet
310Kb / 7P
8-Bit Microcontroller with 1K bytes In-System Programmable Flash
AT90S1200 ATMEL-AT90S1200_02 Datasheet
1Mb / 71P
8-bit Microcontroller with 1K Byte of In-System Programmable Flash
ATTINY13V_0701 ATMEL-ATTINY13V_0701 Datasheet
1Mb / 177P
8-bit Microcontroller with 1K Bytes In-System Programmable Flash
ATTINY13A ATMEL-ATTINY13A Datasheet
462Kb / 20P
8-bit Microcontroller with 1K Bytes In-System Programmable Flash
ATTINY13A ATMEL-ATTINY13A_09 Datasheet
539Kb / 20P
8-bit Microcontroller with 1K Bytes In-System Programmable Flash
ATTINY13A ATMEL-ATTINY13A_1 Datasheet
3Mb / 174P
8-bit Microcontroller with 1K Bytes In-System Programmable Flash
ATTINY13A ATMEL-ATTINY13A_10 Datasheet
605Kb / 20P
8-bit Microcontroller with 1K Bytes In-System Programmable Flash
ATTINY13 ATMEL-ATTINY13_10 Datasheet
584Kb / 22P
8-bit Microcontroller with 1K Bytes In-System Programmable Flash
AT90S1200A-12PI ATMEL-AT90S1200A-12PI Datasheet
1Mb / 71P
8-bit Microcontroller with 1K Byte of In-System Programmable Flash
ATTINY13-10SU ATMEL-ATTINY13-10SU Datasheet
535Kb / 22P
8-bit Microcontroller with 1K Bytes In-System Programmable Flash
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com