công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SDP411D bảng dữ liệu (PDF) - AUK corp

SDP411D Datasheet PDF - AUK corp
tên linh kiện SDP411D
tải về  SDP411D tải về
kích thước tập tin   283.52 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  AUK [AUK corp]
Trang chủ  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Band switching Diode

SDP411D Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SDP411D Datasheet PDF - AUK corp

tên linh kiện SDP411D
tải về  SDP411D Click to download

kích thước tập tin   283.52 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  AUK [AUK corp]
Trang chủ  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Band switching Diode

SDP411D bảng dữ liệu (HTML) - AUK corp


SDP411D Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Extremely small size package: 1.7× 1.2× 0.9 ㎜ Typ.
• VHF tuner band switch applications.
• Very Low series resistance : rS = Typ 0.5Ω @IF=2mA
• Low total capacitance : CT = 1.2pF(Max.)




Số phần tương tự - SDP411D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SDP411D KODENSHI-SDP411D Datasheet
349Kb / 4P
Band switching Diode
More results


Mô tả tương tự - SDP411D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BA892 PHILIPS-BA892 Datasheet
62Kb / 8P
Band-switching diode
1998 May 08
logo
Leshan Radio Company
BA892 LRC-BA892 Datasheet
91Kb / 2P
Band-switching diode
logo
Rohm
1SS390 ROHM-1SS390_1 Datasheet
1Mb / 4P
Band switching diode
logo
NXP Semiconductors
BA277 NXP-BA277 Datasheet
224Kb / 6P
Band-switching diode
Rev. 02-7 January 2008
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
1SS356WS SEMTECH_ELEC-1SS356WS Datasheet
207Kb / 3P
BAND SWITCHING DIODE
logo
Rohm
1SS356 ROHM-1SS356_11 Datasheet
257Kb / 4P
Band Switching Diode
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SDP410D KODENSHI-SDP410D Datasheet
52Kb / 3P
Band switching Diode
SDP410Q KODENSHI-SDP410Q Datasheet
177Kb / 3P
Band switching Diode
logo
Leshan Radio Company
L1SS356T1G LRC-L1SS356T1G_15 Datasheet
67Kb / 3P
Band Switching Diode
logo
NXP Semiconductors
BA891_N_15 PHILIPS-BA891_N_15_15 Datasheet
243Kb / 6P
Band-switching diode
Rev. 04-8 January 2008
More results




Giới thiệu về AUK corp


AUK corp is a Taiwan-based semiconductor company that specializes in the design, development, and manufacturing of discrete semiconductor components, including diodes, transistors, and MOSFETs. The company was founded in 1991 and is headquartered in New Taipei City, Taiwan.

AUK's products are used in a wide range of applications, including automotive, communications, computing, and consumer electronics. The company's product portfolio includes a variety of diodes, such as switching, zener, and Schottky diodes, as well as MOSFETs and bipolar transistors.

AUK is committed to quality and reliability, and it has obtained various certifications, including ISO 9001, ISO 14001, and IATF 16949. The company's manufacturing facilities use advanced production equipment and quality control processes to ensure the highest levels of product performance and reliability.

Today, AUK is recognized as a leading semiconductor company in Taiwan, with a strong reputation for providing high-quality and cost-effective solutions to its customers. The company continues to invest in research and development to stay at the forefront of new technologies and applications in the semiconductor industry.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com