công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

934849340 bảng dữ liệu (PDF) - Belden Inc.

934849340 Datasheet PDF - Belden Inc.
tên linh kiện 934849340
tải về  934849340 tải về
kích thước tập tin   565.49 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  BELDEN [Belden Inc.]
Trang chủ  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện M12 Power Single-Ended Cordset: Female, straight, 4-pin(3PE), S-coded, shielded, black body, 600 V AC/DC, 16 A; PUR black cable, 1.50 mm²

934849340 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
934849340 Datasheet PDF - Belden Inc.

tên linh kiện 934849340
tải về  934849340 Click to download

kích thước tập tin   565.49 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  BELDEN [Belden Inc.]
Trang chủ  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện M12 Power Single-Ended Cordset: Female, straight, 4-pin(3PE), S-coded, shielded, black body, 600 V AC/DC, 16 A; PUR black cable, 1.50 mm²

934849340 bảng dữ liệu (HTML) - Belden Inc.


934849340 Thông tin chi tiết sản phẩm

Product Description
M12 Power Single-Ended Cordset: Female, straight, 4-pin(3+PE), S-coded, shielded, black body, 600 V AC/DC, 16 A; PUR black cable, 1.50 mm²




Số phần tương tự - 934849340

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Belden Inc.
934849343 BELDEN-934849343 Datasheet
564Kb / 3P
M12 Power Single-Ended Cordset: Female, straight, 4-pin(3PE), S-coded, shielded, black body, 600 V AC/DC, 16 A; PVC black cable, 1.50 mm²
934849344 BELDEN-934849344 Datasheet
564Kb / 3P
M12 Power Single-Ended Cordset: Female, straight, 4-pin(3PE), S-coded, shielded, black body, 600 V AC/DC, 16 A; PVC black cable, 1.50 mm²
934849345 BELDEN-934849345 Datasheet
564Kb / 3P
M12 Power Single-Ended Cordset: Female, straight, 4-pin(3PE), S-coded, shielded, black body, 600 V AC/DC, 16 A; PVC black cable, 1.50 mm²
934849346 BELDEN-934849346 Datasheet
564Kb / 3P
M12 Power Single-Ended Cordset: Female, straight, 4-pin(3PE), S-coded, shielded, black body, 600 V AC/DC, 16 A; PVC black cable, 1.50 mm²
934849347 BELDEN-934849347 Datasheet
556Kb / 3P
M12 Power Single-Ended Cordset: Female, straight, 4-pin, T-coded, shielded, black body, 50 V AC/60 V DC, 16 A; PUR black cable, 1.50 mm²
More results


Mô tả tương tự - 934849340

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
XZCR1511040A1 SCHNEIDER-XZCR1511040A1 Datasheet
111Kb / 4P
jumper cable XZ - male straight M12 3-pin - female straight M12 3-pin - PUR 1m
Dec 7, 2020
XZCR1511040E1 SCHNEIDER-XZCR1511040E1 Datasheet
111Kb / 4P
jumper cable XZ - male straight M12 3-pin - female straight M12 3-pin - PUR 1m
Dec 7, 2020
XZCR1511040E2 SCHNEIDER-XZCR1511040E2 Datasheet
111Kb / 4P
jumper cable XZ - male straight M12 3-pin - female straight M12 3-pin - PUR 2m
Dec 7, 2020
XZCR1511062B1 SCHNEIDER-XZCR1511062B1 Datasheet
87Kb / 3P
jumper cable XZ - male straight M12 3-pin - female straight M12 3-pin - PUR 1m
Dec 7, 2020
XZCR1511062B2 SCHNEIDER-XZCR1511062B2 Datasheet
86Kb / 3P
jumper cable XZ - male straight M12 3-pin female straight M12 3-pin - PUR 2m
Dec 7, 2020
XZCR1511062F1 SCHNEIDER-XZCR1511062F1 Datasheet
89Kb / 4P
jumper cable XZ - male straight M12 3-pin - female straight M12 3-pin - PUR 1m
Dec 7, 2020
XZCRB151141C2 SCHNEIDER-XZCRB151141C2 Datasheet
89Kb / 3P
jumper cable -male straight M12 4 pin-female straight M12 4 pin-PUR shielded 2m
Dec 7, 2020
XZCRB151141C5 SCHNEIDER-XZCRB151141C5 Datasheet
88Kb / 3P
jumper cable -male straight M12 4 pin-female straight M12 4 pin-PUR shielded 5m
Dec 7, 2020
logo
Belden Inc.
0905203301 BELDEN-0905203301 Datasheet
488Kb / 3P
DeviceNet Power Supply Cable, 7/8" Power Single-Ended Cordset: Female straight, 3-pin(2PE), black body, 63 V, 12 A; PUR black cable, 1.00 mm²
03-22-2023
RKT4-3-224 BELDEN-RKT4-3-224 Datasheet
400Kb / 3P
M12 Standard Sensor/Actuator Single-Ended Cordset: Female, straight, 4-pin,A-coded, translucent body, 230 V AC/DC, 4 A; PUR black cable, 3-wires, 0.34 mm²
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com