công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RC4580-Q1 bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
RC4580-Q1 Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện RC4580-Q1
tải về  RC4580-Q1 tải về
kích thước tập tin   1841.33 Kbytes
Page   32 Pages
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện RC4580 Dual Audio Operational Amplifier

RC4580-Q1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
RC4580-Q1 Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện RC4580-Q1
tải về  RC4580-Q1 Click to download

kích thước tập tin   1841.33 Kbytes
Page   32 Pages
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện RC4580 Dual Audio Operational Amplifier

RC4580-Q1 bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


RC4580-Q1 Thông tin chi tiết sản phẩm

1 Features
• Operating voltage: ±2V to ±18V
• Low noise voltage: 0.8μVrms
• Gain bandwidth product: 12MHz
• Total harmonic distortion: 0.0005%
• Slew rate: 5V/μs
• Drop-in replacement for NJM4580
• Pin and function compatible with LM833, NE5532,
NJM4558/9, and NJM4560/2/5 devices

2 Applications
• Audio Preamplifiers
• Active Filters
• Headphone Amplifiers
• Industrial Measurement Equipment

3 Description
The RC4580 device is a dual operational amplifier
that has been designed optimally for audio
applications, such as improving tone control. The
device offers low noise, high gain bandwidth, low
harmonic distortion, and high output current designed
for audio electronics, such as preamplifiers, active
filters, and industrial measurement equipment. When
high output current is required, the RC4580 device
can be used as a headphone amplifier. Due to the
wide operating supply voltage of the device, the
RC4580 device can also be used in low-voltage
applications.




Số phần tương tự - RC4580-Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
RC4580-Q1 TI1-RC4580-Q1 Datasheet
1,009Kb / 16P
DUAL AUDIO OPERATIONAL AMPLIFIER
RC4580-Q1 TI-RC4580-Q1 Datasheet
1Mb / 32P
RC4580 Dual Audio Operational Amplifier
NOVEMBER 2024
RC4580-Q1 TI-RC4580-Q1_15 Datasheet
1Mb / 17P
DUAL AUDIO OPERATIONAL AMPLIFIER
More results


Mô tả tương tự - RC4580-Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
RC4580 TI-RC4580 Datasheet
230Kb / 10P
DUAL AUDIO OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
National Semiconductor ...
LM833 NSC-LM833 Datasheet
520Kb / 18P
Dual Audio Operational Amplifier
logo
Texas Instruments
RC4560 TI-RC4560 Datasheet
84Kb / 5P
DUAL AUDIO OPERATIONAL AMPLIFIER
RC4580 TI-RC4580_06 Datasheet
235Kb / 12P
DUAL AUDIO OPERATIONAL AMPLIFIER
RC4580 TI-RC4580_07 Datasheet
295Kb / 15P
DUAL AUDIO OPERATIONAL AMPLIFIER
RC4560 TI-RC4560_08 Datasheet
364Kb / 11P
DUAL AUDIO OPERATIONAL AMPLIFIER
LM833-N TI1-LM833-N Datasheet
830Kb / 23P
Dual Audio Operational Amplifier
RC4580 TI1-RC4580 Datasheet
1Mb / 25P
Dual Audio Operational Amplifier
logo
New Japan Radio
NJM4582 NJRC-NJM4582 Datasheet
157Kb / 5P
AUDIO DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
NJM8080 NJRC-NJM8080 Datasheet
609Kb / 17P
DUAL AUDIO OPERATIONAL AMPLIFIER
More results




Giới thiệu về Texas Instruments


Texas Cụ (TI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế và sản xuất các sản phẩm bán dẫn và công nghệ máy tính.

Nó được thành lập vào năm 1930 và có trụ sở tại Dallas, Texas.

TI là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và tín hiệu số (DSP), cũng như các bộ xử lý nhúng và các sản phẩm vi điều khiển khác.

Công ty phục vụ khách hàng trong một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, công nghiệp và điện tử tiêu dùng.

Danh mục sản phẩm của TI bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, IC quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và giải pháp kết nối không dây, trong số những người khác.

TI cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và có một lịch sử lâu dài về việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy cho khách hàng của mình.

Tập trung vào tính bền vững và hiệu quả năng lượng, TI được dành riêng để tạo ra tác động tích cực đến thế giới thông qua công nghệ và sản phẩm của nó.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com