công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ANX7812 bảng dữ liệu (PDF) - Analogix Semiconductor, Inc.

ANX7812 Datasheet PDF - Analogix Semiconductor, Inc.
tên linh kiện ANX7812
tải về  ANX7812 tải về
kích thước tập tin   219.58 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ANALOGIX [Analogix Semiconductor, Inc.]
Trang chủ  https://www.analogix.com/
Logo ANALOGIX - Analogix Semiconductor, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SlimPort® (Full-HD) Transmitter

ANX7812 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ANX7812 Datasheet PDF - Analogix Semiconductor, Inc.

tên linh kiện ANX7812
tải về  ANX7812 Click to download

kích thước tập tin   219.58 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ANALOGIX [Analogix Semiconductor, Inc.]
Trang chủ  https://www.analogix.com/
Logo ANALOGIX - Analogix Semiconductor, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SlimPort® (Full-HD) Transmitter

ANX7812 bảng dữ liệu (HTML) - Analogix Semiconductor, Inc.


ANX7812 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
* Standard compliance
− DisplayPort, MyDP, HDMI, HDCP
* USB data in/out
− USB host, device or OTG data passes through by default
− Meets Inter-Chip USB specification
* SlimPort/MyDP/eDP/DisplayPort transmitter
− SlimPort output over 5-pin mobile USB connector
− DisplayPort, eDP, or MyDP output over any connector
− Configurable 1-lane output supports: Turbo mode, HBR2, HBR, and RBR data rates
− Full-HD (1080p60) or WUXGA (1920x1200p60) maximum video resolution
− Stereo (3D) video output support
− Single wire (C-WIRE) sideband communication
− Integrated remote control support
− HDCP content protection
* Integrated analog switch and accessory detection
− Seamless switching between USB and MyDP
− SlimPort cable detection with Fail-Safe mechanism
* HDMI receiver
− Supports max pixel clock up to 185Mpixels/sec
− Up to 36bppcolor depth support
− Up to 8 channels digital audio support
* System operation
− Flexible ref clock: 19 MHz to 52 MHz
− Slave I2Cdevice control interface
− Built-in video BIST for system self-test
* Power requirements
− 1.0V, 1.8V, and 3.3V
− Standby power: <45uW, while monitoring cable detection
* Package offered:VFBGA
* RoHS compliant and Halogen free package




Số phần tương tự - ANX7812

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analogix Semiconductor,...
ANX7812 ANALOGIX-ANX7812 Datasheet
398Kb / 2P
USB Type-C Crosspoint Switch
June 2015
ANX7812 ANALOGIX-ANX7812 Datasheet
219Kb / 2P
SlimPort® (Full-HD) Transmitter
July 2014
ANX7812 ANALOGIX-ANX7812 Datasheet
218Kb / 2P
SlimPort®to HDMI® (Ultra-HD, 4K) Converter
July 2014
ANX7812 ANALOGIX-ANX7812 Datasheet
333Kb / 2P
SlimPort® to DisplayPort™ (4K@30Hz) Converter
November 2014
ANX7812 ANALOGIX-ANX7812 Datasheet
219Kb / 2P
SlimPort®(Ultra-HD) Transmitter
July 2014
More results


Mô tả tương tự - ANX7812

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon image
SII9226 SILICONIMAGE-SII9226 Datasheet
227Kb / 2P
VastLane Mobile HD Link Transmitter
logo
AverLogic Technologies ...
AL460_1.2 AVERLOGIC-AL460_1.2 Datasheet
403Kb / 14P
Full HD FIFO Memory
logo
ON Semiconductor
AR0230 ONSEMI-AR0230 Datasheet
959Kb / 36P
Full HD Digital Image Sensor
Rev. 8, Pub. 11/15 EN
logo
Semtech Corporation
GV7700 SEMTECH-GV7700 Datasheet
2Mb / 50P
HD-VLC Transmitter
logo
LG Semicon Co.,Ltd.
LP140WF1 LG-LP140WF1 Datasheet
1Mb / 31P
14.0??Full HD TFT LCD
LP156WF4-SLB5 LG-LP156WF4-SLB5 Datasheet
607Kb / 30P
15.6??Full HD TFT LCD
logo
3PEAK INC.
TPF147 3PEAK-TPF147 Datasheet
1Mb / 13P
TPF147 Selectable One HD/Full-HD Video Filter
logo
HiSilicon(Shanghai) Tec...
HI3516 HISILICON-HI3516 Datasheet
185Kb / 2P
Full-HD IP Camera SoC
logo
Texas Instruments
DLP471NE TI-DLP471NE Datasheet
1Mb / 47P
DLP471NE 0.47 Full HD DMD
logo
Digital View Ltd
SVX-1920-PRO DIGITALVIEW-SVX-1920-PRO Datasheet
700Kb / 2P
Full-HD, Full frame buffer, LCD Controller Board
November 2021 v1.0
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com