công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1014419 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1014419 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1014419
tải về  1014419 tải về
kích thước tập tin   625.71 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện HC-BB18-I-PT-F - Contact insert

1014419 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1014419 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1014419
tải về  1014419 Click to download

kích thước tập tin   625.71 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện HC-BB18-I-PT-F - Contact insert

1014419 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1014419 Thông tin chi tiết sản phẩm

Contact insert, number of positions: 18+PE, size: B10, power contacts: 18, control contacts: 0,
number of connections per position: 1, Socket, Push-in connection, 500 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5
mm2, application: Power

Your advantages
• Easy installation without tools, even when mounted, with push-in connection technology
• Shortest installation time compared to other connection technologies
• Quick and effortless wiring, in particular when space is tight
• Automatic cabling with robots possible
• Safe wiring and operation with color-coded actuators
• Shock and vibration-resistant in accordance with DIN EN 61373
• Cost-effective and fast coding with plastic profiles
• High contact density




Số phần tương tự - 1014419

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weidmuller
1014410000 WEIDMULLER-1014410000 Datasheet
1Mb / 5P
OMNIMATE Signal - series BL/SL 5.08 BLF 5.08HC/05/180LR SN OR BX
July 2, 2018 10:36:34 AM
logo
PHOENIX CONTACT
1014417 PHOENIX-1014417 Datasheet
937Kb / 20P
Contact insert - HC-BB10-I-PT-F
Sep 8, 2022
1014418 PHOENIX-1014418 Datasheet
152Kb / 9P
Contact insert - HC-BB10-I-PT-M
09/12/2020
More results


Mô tả tương tự - 1014419

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1407727 PHOENIX-1407727 Datasheet
93Kb / 4P
Contact insert - HC-B06-I-PT-F
1407729 PHOENIX-1407729 Datasheet
95Kb / 4P
Contact insert - HC-B10-I-PT-F
1407731 PHOENIX-1407731 Datasheet
96Kb / 4P
Contact insert - HC-B16-I-PT-F
1407735 PHOENIX-1407735 Datasheet
96Kb / 4P
Contact insert - HC-B24-I-PT-F
1407743 PHOENIX-1407743 Datasheet
98Kb / 5P
Contact insert - HC-HV03-I-PT-F
1407745 PHOENIX-1407745 Datasheet
98Kb / 5P
Contact insert - HC-HV10-I-PT-F
1584729 PHOENIX-1584729 Datasheet
91Kb / 4P
Contact insert - HC-BB18-I-CT-F
1585362 PHOENIX-1585362 Datasheet
89Kb / 4P
Contact insert - HC-A10-I-PT-F
1014421 PHOENIX-1014421 Datasheet
949Kb / 20P
Contact insert - HC-BB32-I-PT-F
Jul 21, 2022
1014423 PHOENIX-1014423 Datasheet
941Kb / 20P
Contact insert - HC-BB46-I-PT-F
Jul 29, 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com