công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ABX00072 bảng dữ liệu (PDF) - Arduino

ABX00072 Datasheet PDF - Arduino
tên linh kiện ABX00072
tải về  ABX00072 tải về
kích thước tập tin   2028.15 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  ARDUINO [Arduino]
Trang chủ  https://www.arduino.cc/
Logo ARDUINO - Arduino
Giải thích chi tiết về linh kiện Arduino® Nano 33 BLE Rev2

ABX00072 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ABX00072 Datasheet PDF - Arduino

tên linh kiện ABX00072
tải về  ABX00072 Click to download

kích thước tập tin   2028.15 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  ARDUINO [Arduino]
Trang chủ  https://www.arduino.cc/
Logo ARDUINO - Arduino
Giải thích chi tiết về linh kiện Arduino® Nano 33 BLE Rev2

ABX00072 bảng dữ liệu (HTML) - Arduino


ABX00072 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The Arduino® Nano 33 BLE Rev2* is a miniature-sized module containing a NINA B306 module, based on Nordic nRF52480 and containing an Arm® Cortex®-M4F. The BMI270 and BMM150 jointly provide a 9-axis IMU. The module can either be mounted as a DIP component (when mounting pin headers) or as a SMT component, directly
soldering it via the castellated pads.
*Nano 33 BLE Rev2 product has two SKUs:
Without headers (ABX00071)
With headers (ABX00072)

Features
NINA B306 Module
Processor
64 MHz Arm® Cortex®-M4F (with FPU)
1 MB Flash + 256 kB RAM
Bluetooth® 5 multiprotocol radio
2 Mbps
CSA #2
Advertising Extensions
Long Range
+8 dBm TX power
-95 dBm sensitivity
4.8 mA in TX (0 dBm)
4.6 mA in RX (1 Mbps)
Integrated balun with 50 Ω single-ended output
IEEE 802.15.4 radio support
Thread
Zigbee®
Peripherals
Full-speed 12 Mbps USB
NFC-A tag
Arm® CryptoCell CC310 security subsystem
QSPI/SPI/TWI/I²S/PDM/QDEC
High speed 32 MHz SPI
Quad SPI interface 32 MHz
EasyDMA for all digital interfaces
12-bit 200 ksps ADC
128 bit AES/ECB/CCM/AAR co-processor
BMI270 6-axis IMU (Accelerometer and Gyroscope)
16-bit
3-axis accelerometer with ±2g/±4g/±8g/±16g range
3-axis gyroscope with ±125dps/±250dps/±500dps/±1000dps/±2000dps range
BMM150 3-axis IMU (Magnetometer)
3-axis digital geomagnetic sensor
0.3μT resolution
±1300μT (x,y-axis), ±2500μT (z-axis)
MP2322 DC-DC
Regulates input voltage from up to 21V with a minimum of 65% efficiency @minimum load
More than 85% efficiency @12V




Số phần tương tự - ABX00072

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Arduino
ABX00070 ARDUINO-ABX00070 Datasheet
1Mb / 19P
Arduino® Nano 33 BLE Sense Rev2
15/11/2024
ABX00073 ARDUINO-ABX00073 Datasheet
1Mb / 18P
Arduino® MKR IoT Carrier Rev2
15/11/2024
ABX00074 ARDUINO-ABX00074 Datasheet
2Mb / 21P
Arduino® Portenta C33
15/11/2024
More results


Mô tả tương tự - ABX00072

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SparkFun Electronics
WRL-13729 SPARKFUN-WRL-13729 Datasheet
156Kb / 2P
RedBearLab BLE Nano - nRF51822
11/16/2015
WRL-13730 SPARKFUN-WRL-13730 Datasheet
158Kb / 2P
RedBearLab BLE Nano Kit - nRF51822
11/16/2015
logo
List of Unclassifed Man...
MEGA-2560 ETC-MEGA-2560 Datasheet
919Kb / 18P
Arduino® MEGA 2560 Rev3
21/09/2022
logo
Arduino
ABX00027 ARDUINO-ABX00027 Datasheet
792Kb / 15P
Arduino® Nano 33 IoT
03/08/2022
ABX00028 ARDUINO-ABX00028 Datasheet
477Kb / 12P
Arduino® Nano Every
03/08/2022
ABX00030 ARDUINO-ABX00030 Datasheet
403Kb / 12P
Arduino® Nano 33 BLE
03/08/2022
ABX00031 ARDUINO-ABX00031 Datasheet
487Kb / 14P
Arduino® Nano 33 BLE Sense
29/08/2023
ABX00053 ARDUINO-ABX00053 Datasheet
703Kb / 19P
Arduino® Nano RP2040 Connect
12/07/2022
ABX00062 ARDUINO-ABX00062 Datasheet
4Mb / 12P
Arduino® UNO Mini
24/11/2021
ABX00083 ARDUINO-ABX00083 Datasheet
2Mb / 20P
Arduino® Nano ESP32
08/06/2023
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com