công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1414731 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1414731 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1414731
tải về  1414731 tải về
kích thước tập tin   430.5 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện QPD W 4PE1,5 5-10 M25 1,0 BK - Panel feed-through

1414731 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1414731 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1414731
tải về  1414731 Click to download

kích thước tập tin   430.5 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện QPD W 4PE1,5 5-10 M25 1,0 BK - Panel feed-through

1414731 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1414731 Thông tin chi tiết sản phẩm

Panel feed-through, product family: QPD, connection method: Single wires/ IDC connection,
number of positions: 4+PE, M25, Pin, 0.5 mm2 ... 1.5 mm2, 690 V, 17.5 A, PA, black, with
QUICKON nut, coding: Coding profile, external cable diameter: 6 mm ... 10 mm, 1.5 mm2, cable
length: 1 m

Your advantages
• Innovative and time saving - QUICKON fast connection for time saving of up to 80 % for on-site connection
• Robust throughout: housing with IP68/IP69K and IK07 protection for a wide range of applications
• Safer connection with mechanical coding to protect against mismatching, and touch-proof protection in accordance with DIN EN 0105
• Efficient - by using panel feed-throughs, devices no longer need to be opened in order to connect cables




Số phần tương tự - 1414731

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1414730 PHOENIX-1414730 Datasheet
430Kb / 9P
QPD W 4PE1,5 5-10 M25 0,5 BK - Panel feed-through
1414732 PHOENIX-1414732 Datasheet
77Kb / 4P
Robust throughout: housing with IP68/IP69K and IK07 protection for a wide range of applications
1414733 PHOENIX-1414733 Datasheet
430Kb / 9P
QPD W 4PE1,5 9-14 M25 0,5 BK - Panel feed-through
1414734 PHOENIX-1414734 Datasheet
430Kb / 9P
QPD W 4PE1,5 9-14 M25 1,0 BK - Panel feed-through
1414735 PHOENIX-1414735 Datasheet
351Kb / 7P
Panel feed-through - QPD W 4PE1,5 9-14 M25 FC BK
01/21/2022
More results


Mô tả tương tự - 1414731

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1582169 PHOENIX-1582169 Datasheet
117Kb / 8P
Panel feed-through - QPD W 3PE2,5 6-10 M25 DT BK
1582178 PHOENIX-1582178 Datasheet
93Kb / 7P
Panel feed-through - QPD W 3PE2,5 9-14 M25 FC BK
1582193 PHOENIX-1582193 Datasheet
118Kb / 8P
Panel feed-through - QPD W 3PE2,5 M25 DT BK
1582196 PHOENIX-1582196 Datasheet
98Kb / 7P
Panel feed-through - QPD W 3PE2,5 M25 FC BK
1414735 PHOENIX-1414735 Datasheet
351Kb / 7P
Panel feed-through - QPD W 4PE1,5 9-14 M25 FC BK
01/21/2022
1414738 PHOENIX-1414738 Datasheet
378Kb / 7P
Panel feed-through - QPD W 4PE1,5 M25 FC BK
01/21/2022
1414691 PHOENIX-1414691 Datasheet
126Kb / 8P
Panel feed-through - QPD W 2PE1,5 M20 1,0 BK
09/11/2020
1423975 PHOENIX-1423975 Datasheet
124Kb / 8P
Panel feed-through - QPD W3PE2,5 6-10 M25 0,5 BK
09/11/2020
1423977 PHOENIX-1423977 Datasheet
124Kb / 8P
Panel feed-through - QPD W3PE2,5 6-10 M25 DT BK
09/11/2020
1423979 PHOENIX-1423979 Datasheet
106Kb / 7P
Panel feed-through - QPD W3PE2,5 9-14 M25 1,0 BK
09/11/2020
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com