công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

744760247A bảng dữ liệu (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

744760247A Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
tên linh kiện 744760247A
tải về  744760247A tải về
kích thước tập tin   798.92 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WE-RFI Ferrite SMT Inductor

744760247A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
744760247A Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

tên linh kiện 744760247A
tải về  744760247A Click to download

kích thước tập tin   798.92 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WE-RFI Ferrite SMT Inductor

744760247A bảng dữ liệu (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


744760247A Thông tin chi tiết sản phẩm

General Information:
Ambient Temperature (referring
to IR) -40 up to +70 °C
Operating Temperature -40 up to +85 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Test conditions of Electrical Properties: +20 °C, 33 % RH if not specified differently




Số phần tương tự - 744760247A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744760247A WURTH-744760247A Datasheet
863Kb / 5P
WE-RFI Ferrite SMD Inductor
More results


Mô tả tương tự - 744760247A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744760356A WURTH-744760356A Datasheet
863Kb / 5P
WE-RFI Ferrite SMD Inductor
744760312A WURTH-744760312A Datasheet
864Kb / 5P
WE-RFI Ferrite SMD Inductor
744762315A WURTH-744762315A Datasheet
861Kb / 5P
WE-RFI Ferrite SMD Inductor
744762368A WURTH-744762368A Datasheet
861Kb / 5P
WE-RFI Ferrite SMD Inductor
744762382A WURTH-744762382A Datasheet
861Kb / 5P
WE-RFI Ferrite SMD Inductor
744762327A WURTH-744762327A Datasheet
860Kb / 5P
WE-RFI Ferrite SMD Inductor
744762410A WURTH-744762410A Datasheet
861Kb / 5P
WE-RFI Ferrite SMD Inductor
3.1 2014-09-15
744762427A WURTH-744762427A Datasheet
794Kb / 7P
WE-RFI Ferrite SMT Inductor
004.003
744762433A WURTH-744762433A Datasheet
795Kb / 7P
WE-RFI Ferrite SMT Inductor
004.003
744762439A WURTH-744762439A Datasheet
793Kb / 7P
WE-RFI Ferrite SMT Inductor
004.003
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com