công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

150060GS83000 bảng dữ liệu (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

150060GS83000 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
tên linh kiện 150060GS83000
tải về  150060GS83000 tải về
kích thước tập tin   1079.21 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear

150060GS83000 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
150060GS83000 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

tên linh kiện 150060GS83000
tải về  150060GS83000 Click to download

kích thước tập tin   1079.21 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear

150060GS83000 bảng dữ liệu (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


150060GS83000 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Information:
Operating Temperature -40 °C up to +85 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 30 °C ; < 90 % RH
Storage Conditions (for single
parts) -40 °C up to +85 °C
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3




Số phần tương tự - 150060GS83000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
150060GS84000 WURTH-150060GS84000 Datasheet
878Kb / 8P
WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear
001.000
More results


Mô tả tương tự - 150060GS83000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
150060BS84000 WURTH-150060BS84000 Datasheet
878Kb / 8P
WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear
001.000
150060VS75020 WURTH-150060VS75020 Datasheet
1Mb / 8P
WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear
001.001
150060SS75020 WURTH-150060SS75020 Datasheet
967Kb / 8P
WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear
001.001
150060AS75003 WURTH-150060AS75003 Datasheet
973Kb / 9P
WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear
001.000
150060BS75003 WURTH-150060BS75003 Datasheet
973Kb / 9P
WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear
001.000
150060RS75003 WURTH-150060RS75003 Datasheet
941Kb / 9P
WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear
002.000
150060SS75003 WURTH-150060SS75003 Datasheet
973Kb / 9P
WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear
001.000
150060VS75003 WURTH-150060VS75003 Datasheet
1Mb / 9P
WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear
001.000
150120RS87000 WURTH-150120RS87000 Datasheet
1Mb / 9P
WL-SMCW SMT Mono-Color Chip LED Waterclear
001.001
150120VS87000 WURTH-150120VS87000 Datasheet
1Mb / 9P
WL-SMCW SMT Mono-Color Chip LED Waterclear
001.001
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com