công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SBM1503S bảng dữ liệu (PDF) - Sanyo Semicon Device

SBM1503S Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
tên linh kiện SBM1503S
tải về  SBM1503S tải về
kích thước tập tin   45.64 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Giải thích chi tiết về linh kiện Schottky Barrier Diode 30V, 1.5A Rectifier

SBM1503S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SBM1503S Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện SBM1503S
tải về  SBM1503S Click to download

kích thước tập tin   45.64 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Giải thích chi tiết về linh kiện Schottky Barrier Diode 30V, 1.5A Rectifier

SBM1503S bảng dữ liệu (HTML) - Sanyo Semicon Device


SBM1503S Thông tin chi tiết sản phẩm

30V, 1.5A Rectifier

Features
• Supports automatic mounting and permits SBM1503 applied sets to be made smaller.
• Low forward voltage (VF max=0.3V).
• Average rectified current : IO=1.5A.




Số phần tương tự - SBM1503S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
SBM1550USS PANJIT-SBM1550USS Datasheet
81Kb / 4P
Extreme low forward voltage drop, low power losses
SBM1560LSS PANJIT-SBM1560LSS Datasheet
81Kb / 4P
ULTRA LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
SBM1560LSS PANJIT-SBM1560LSS_14 Datasheet
81Kb / 4P
ULTRA LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
SBM1560LSS_AY_00001 PANJIT-SBM1560LSS_AY_00001 Datasheet
81Kb / 4P
ULTRA LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
SBM1560LSS_AY_10001 PANJIT-SBM1560LSS_AY_10001 Datasheet
81Kb / 4P
ULTRA LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
More results


Mô tả tương tự - SBM1503S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
SB1003EJ SANYO-SB1003EJ Datasheet
40Kb / 3P
SCHOTTKY BARRIER DIODE 30V, 1A RECTIFIER
SB0203EJ SANYO-SB0203EJ Datasheet
35Kb / 3P
Schottky Barrier Diode 30V, 200mA Rectifier
SB1003M3 SANYO-SB1003M3 Datasheet
32Kb / 3P
Schottky Barrier Diode 30V, 1.0A Rectifier
SB2003M SANYO-SB2003M Datasheet
32Kb / 3P
Schottky Barrier Diode 30V, 2.0A Rectifier
SBH1503S SANYO-SBH1503S Datasheet
45Kb / 3P
Schottky Barrier Diode 30V, 1.5A Rectifier
SBM0203R SANYO-SBM0203R Datasheet
48Kb / 4P
Schottky Barrier Diode 30V, 0.2A Rectifier
SS0503SH SANYO-SS0503SH Datasheet
33Kb / 3P
Schottky Barrier Diode 30V, 0.5A Rectifier
SS1003EJ SANYO-SS1003EJ Datasheet
36Kb / 3P
Schottky Barrier Diode 30V, 1A Rectifier
SS2003M SANYO-SS2003M Datasheet
32Kb / 3P
Schottky Barrier Diode 30V, 2.0A Rectifier
SBE807 SANYO-SBE807 Datasheet
56Kb / 3P
Schottky Barrier Diode 30V, 1.0A Rectifier
More results




Giới thiệu về Sanyo Semicon Device


Tập đoàn thiết bị bán dẫn Sanyo, hay thiết bị bán kết Sanyo, là công ty con của Sanyo Electric Co., Ltd., một công ty điện tử Nhật Bản. Thiết bị bán kết Sanyo là nhà sản xuất các thiết bị bán dẫn, bao gồm điốt, bóng bán dẫn và các thành phần khác cho các ứng dụng điện tử tiêu dùng, ô tô và công nghiệp. Công ty được thành lập vào năm 1970 và có trụ sở tại Osaka, Nhật Bản.

Thiết bị Semicon của Sanyo được biết đến với các sản phẩm chất lượng cao và cam kết đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty đã tập trung mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển và đã tham gia vào việc phát triển các công nghệ và sản phẩm mới cho ngành công nghiệp bán dẫn. Các sản phẩm của thiết bị Semicon Semicon được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng và giúp hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử.

Năm 2010, Sanyo Electric đã được Panasonic Corporation, một công ty điện tử toàn cầu hàng đầu. Do đó, thiết bị bán kết Sanyo đã trở thành công ty con của Panasonic và được tích hợp vào hoạt động kinh doanh bán dẫn. Việc mua lại cho phép Panasonic mở rộng danh mục sản phẩm và các dịch vụ trong thị trường bán dẫn và tăng cường hơn nữa vị thế của mình trong ngành công nghiệp điện tử.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com