công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1750216 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1750216 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1750216
tải về  1750216 tải về
kích thước tập tin   442.19 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện MCDNV 1,5/13-G1-3,81 P14THR - PCB header

1750216 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1750216 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1750216
tải về  1750216 Click to download

kích thước tập tin   442.19 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện MCDNV 1,5/13-G1-3,81 P14THR - PCB header

1750216 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1750216 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB headers, nominal cross section: 1.5 mm2, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage
(III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of potentials: 26, number
of rows: 2, number of positions: 13, number of connections: 26, product range: MCDNV 1,5/..-
G1-THR, pitch: 3.81 mm, mounting: THR soldering / wave soldering, pin layout: Linear pinning,
solder pin [P]: 1.4 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON FMC
1,5 - MCDN 1,5, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: without, mounting: without,
type of packaging: packed in cardboard, The pin length is 1.4 mm. User information and design
recommendations on Through Hole Reflow Technology can be found at: Downloads".

Your advantages
• Designed for integration into the SMT soldering process
• Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
• Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies




Số phần tương tự - 1750216

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1750210 PHOENIX-1750210 Datasheet
54Kb / 3P
Printed-circuit board connector - MSTBA 2,5/ 8-G BK
logo
List of Unclassifed Man...
1750210B1 ETC2-1750210B1 Datasheet
66Kb / 2P
CORDSET - NORTH AMERICAN DETACHABLE POWER SUPPLY CORD
More results


Mô tả tương tự - 1750216

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1954045 PHOENIX-1954045 Datasheet
145Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/13-G1-3,5 P14THR
1749340 PHOENIX-1749340 Datasheet
137Kb / 7P
Feed-through header - MCDN 1,5/ 3-G1-3,81 P14THR
1750407 PHOENIX-1750407 Datasheet
147Kb / 8P
Printed-circuit board connector - MCDNV 1,5/13-G1-3,81 P26THR
1750164 PHOENIX-1750164 Datasheet
137Kb / 7P
Feed-through header - MCDNV 1,5/ 8-G1-3,81 P14THR
09/12/2020
1952791 PHOENIX-1952791 Datasheet
566Kb / 12P
PCB header - MCDNV 1,5/ 3-G1-3,5 P26THR
Jan 3, 2023
1952814 PHOENIX-1952814 Datasheet
566Kb / 12P
PCB header - MCDNV 1,5/ 5-G1-3,5 P26THR
Jan 4, 2023
1954074 PHOENIX-1954074 Datasheet
504Kb / 12P
MCDN 1,5/16-G1-3,5 P14THR - PCB header
1953127 PHOENIX-1953127 Datasheet
564Kb / 12P
MCDNV 1,5/13-G1-3,5 P14THR - PCB header
1953978 PHOENIX-1953978 Datasheet
492Kb / 12P
MCDN 1,5/ 8-G1-3,5 P14THR - PCB header
1952458 PHOENIX-1952458 Datasheet
479Kb / 11P
MCDNV 1,5/ 2-G1-3,5 RNP26THR - PCB header
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com