công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1366241 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1366241 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1366241
tải về  1366241 tải về
kích thước tập tin   325.94 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SPTA-THR 2,5/ 2-5,0 P20 R44 - PCB terminal block

1366241 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1366241 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1366241
tải về  1366241 Click to download

kích thước tập tin   325.94 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SPTA-THR 2,5/ 2-5,0 P20 R44 - PCB terminal block

1366241 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1366241 Thông tin chi tiết sản phẩm

Printed circuit board terminal, nominal current: 32 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross
section: 4 mm2, number of rows: 1, number of positions per row: 2, product range: SPTA 2,5/..-
THR, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: THR soldering /
wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: black, Pin layout: Linear
pinning, Solder pin [P]: 2 mm, number of solder pins per potential: 2, type of packaging: 24 mm
wide tape

Your advantages
• Time saving push-in connection, tools not required
• Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
• Intuitive operation due to color-coded actuating push button
• Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
• Designed for integration into the SMT soldering process




Số phần tương tự - 1366241

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
raaco Great Britain Ltd
136624 RAACO-136624 Datasheet
8Mb / 148P
raaco Assortment Boxes
logo
PHOENIX CONTACT
1366242 PHOENIX-1366242 Datasheet
327Kb / 9P
SPTA-THR 2,5/ 3-5,0 P20 R44 - PCB terminal block
1366243 PHOENIX-1366243 Datasheet
329Kb / 9P
SPTA-THR 2,5/ 4-5,0 P20 R44 - PCB terminal block
1366244 PHOENIX-1366244 Datasheet
329Kb / 9P
SPTA-THR 2,5/ 5-5,0 P20 R44 - PCB terminal block
1366245 PHOENIX-1366245 Datasheet
329Kb / 9P
SPTA-THR 2,5/ 6-5,0 P20 R44 - PCB terminal block
More results


Mô tả tương tự - 1366241

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1135280 PHOENIX-1135280 Datasheet
365Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 2-H-5,0 P20 R24
Jul 6, 2022
1135283 PHOENIX-1135283 Datasheet
365Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 4-H-5,0 P20 R44
Jul 6, 2022
1135284 PHOENIX-1135284 Datasheet
365Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 5-H-5,0 P20 R44
Jul 6, 2022
1135285 PHOENIX-1135285 Datasheet
365Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 6-H-5,0 P20 R44
Jul 6, 2022
1135333 PHOENIX-1135333 Datasheet
370Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 2-V-5,0 P20 R32
Jul 6, 2022
1135335 PHOENIX-1135335 Datasheet
370Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 4-V-5,0 P20 R44
Jul 6, 2022
1135337 PHOENIX-1135337 Datasheet
370Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 5-V-5,0 P20 R44
Jul 6, 2022
1135338 PHOENIX-1135338 Datasheet
370Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 6-V-5,0 P20 R44
Jul 6, 2022
1071204 PHOENIX-1071204 Datasheet
356Kb / 11P
PCB terminal block - SPTA-THR 1,5/ 4-5,08 R44
Jan 10, 2023
1071181 PHOENIX-1071181 Datasheet
369Kb / 11P
SPTA-THR 1,5/ 5-3,81 R44 - PCB terminal block
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com