công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT93C46D-TH-B bảng dữ liệu (PDF) - ATMEL Corporation

AT93C46D-TH-B Datasheet PDF - ATMEL Corporation
tên linh kiện AT93C46D-TH-B
tải về  AT93C46D-TH-B tải về
kích thước tập tin   435.31 Kbytes
Page   21 Pages
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện 3-wire Serial EEPROM

AT93C46D-TH-B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AT93C46D-TH-B Datasheet PDF - ATMEL Corporation

tên linh kiện AT93C46D-TH-B
tải về  AT93C46D-TH-B Click to download

kích thước tập tin   435.31 Kbytes
Page   21 Pages
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện 3-wire Serial EEPROM

AT93C46D-TH-B bảng dữ liệu (HTML) - ATMEL Corporation


AT93C46D-TH-B Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
Low-voltage Operation
̶ VCC = 1.8V to 5.5V
User-selectable Internal Organization
̶ 1K: 128 x 8 or 64 x 16
3-wire Serial Interface
2MHz Clock Rate (5V)
Self-timed Write Cycle (5ms Max)
High Reliability
̶ Endurance: 1,000,000 Write Cycles
̶ Data Retention: 100 Years
8-lead JEDEC SOIC, 8-lead TSSOP, 8-pad UDFN, 8-lead PDIP, and
8-ball VFBGA Packages

Description
The Atmel® AT93C46D provides 1,024 bits of Serial Electrically Erasable
Programmable Read-Only Memory (EEPROM) organized as 64 words of 16 bits
each (when the ORG pin is connected to VCC) and 128 words of 8 bits each (when
the ORG pin is tied to ground). The device is optimized for use in many industrial
and commercial applications where low-power and low-voltage operations are
essential. The AT93C46D is available in space-saving 8-lead JEDEC SOIC,
8-lead TSSOP, 8-pad UDFN, 8-lead PDIP, and 8-ball VFBGA packages.
The AT93C46D is enabled through the Chip Select pin (CS) and accessed via a
3-wire serial interface consisting of Data Input (DI), Data Output (DO), and Shift
Clock (SK). Upon receiving a Read instruction at DI, the address is decoded, and
the data is clocked out serially on the DO pin. The write cycle is completely
self-timed, and no separate erase cycle is required before Write. The write cycle is
only enabled when the part is in the Erase/Write Enable state. When CS is
brought high following the initiation of a write cycle, the DO pin outputs the
Ready/Busy status of the part.
The AT93C46D operates from 1.8V to 5.5V.




Số phần tương tự - AT93C46D-TH-B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ATMEL Corporation
AT93C46D-TH-B ATMEL-AT93C46D-TH-B Datasheet
512Kb / 21P
Three-wire Serial EEPROM 1K (128 x 8 or 64 x 16)
More results


Mô tả tương tự - AT93C46D-TH-B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ATMEL Corporation
AT93C46C ATMEL-AT93C46C Datasheet
155Kb / 11P
3-Wire Serial EEPROM
logo
Holtek Semiconductor In...
HT93LC46 HOLTEK-HT93LC46 Datasheet
360Kb / 10P
1K 3-Wire CMOS Serial EEPROM
6th May 99
HT93LC66 HOLTEK-HT93LC66 Datasheet
373Kb / 10P
4K 3-Wire CMOS Serial EEPROM
6th May 99
HT93LC66 HOLTEK-HT93LC66_07 Datasheet
135Kb / 12P
CMOS 4K 3-Wire Serial EEPROM
October 25, 2007
HT93LC66 HOLTEK-HT93LC66_09 Datasheet
103Kb / 12P
CMOS 4K 3-Wire Serial EEPROM
July 10, 2009
logo
ATMEL Corporation
AT93C46D ATMEL-AT93C46D_14 Datasheet
805Kb / 17P
3-wire Serial EEPROM
AT93C46E ATMEL-AT93C46E_14 Datasheet
748Kb / 18P
3-wire Serial EEPROM
AT93C56B ATMEL-AT93C56B_14 Datasheet
854Kb / 21P
3-wire Serial EEPROM
AT93C66B ATMEL-AT93C66B_14 Datasheet
854Kb / 21P
3-wire Serial EEPROM
AT93C86A ATMEL-AT93C86A Datasheet
124Kb / 16P
3-wire Serial EEPROM
More results




Giới thiệu về ATMEL Corporation


Atmel Corporation là một công ty bán dẫn của Mỹ được thành lập vào năm 1984.
Công ty là nhà cung cấp hàng đầu các bộ vi điều khiển, giải pháp cảm ứng và các sản phẩm bán dẫn khác cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường tiêu dùng, công nghiệp và ô tô.
Các sản phẩm của Atmel được biết đến với yếu tố hình thức nhỏ, mức tiêu thụ năng lượng thấp và hiệu suất cao.
Năm 2016, Atmel đã được Microchip Technology Inc., nhà cung cấp hàng đầu về vi điều khiển và chất bán dẫn tương tự.
Thương hiệu và công nghệ Atmel tiếp tục được phát triển và bán như một phần của danh mục sản phẩm của Microchip.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com