công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1490382 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1490382 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1490382
tải về  1490382 tải về
kích thước tập tin   489.26 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện QPD STAS 3PE1,5 BK - Connector

1490382 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1490382 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1490382
tải về  1490382 Click to download

kích thước tập tin   489.26 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện QPD STAS 3PE1,5 BK - Connector

1490382 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1490382 Thông tin chi tiết sản phẩm

Connector, product family: QPD, connection method: IDC connection, number of positions:
3+PE, 0.5 mm2 ... 1.5 mm2, 400 V, 16 A AC, black, with one QUICKON nut, external cable
diameter: 7 mm ... 13 mm, Connectors for the motor connection of Venetian blinds, blinds, roller
shutters, and awnings

Your advantages
• Compatible with all classic motor connections for Venetian blinds, blinds, roller shutters, and awnings
• Convenient: quick and easy assembly without special tools
• Innovative and time saving - QUICKON fast connection for time saving of up to 80 % for on-site connection
• Safer connection with mechanical coding to protect against mismatching, and touch-proof protection in accordance with DIN EN 0105




Số phần tương tự - 1490382

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1490380 PHOENIX-1490380 Datasheet
330Kb / 7P
QPD STAK 3PE1,5 GY - Connector
1490384 PHOENIX-1490384 Datasheet
489Kb / 7P
QPD STAS 3PE1,5 GY - Connector
More results


Mô tả tương tự - 1490382

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1414707 PHOENIX-1414707 Datasheet
311Kb / 7P
T distributor - QPD T 3PE1,5 2X4-9 BK
1414709 PHOENIX-1414709 Datasheet
311Kb / 7P
T distributor - QPD T 3PE1,5 2X8-13 BK
1414710 PHOENIX-1414710 Datasheet
290Kb / 7P
T distributor - QPD T 3PE1,5 3X8-13 BK
1414677 PHOENIX-1414677 Datasheet
325Kb / 7P
Panel feed-through - QPD W 3PE1,5 4-9 M20 FC BK
01/21/2022
1414683 PHOENIX-1414683 Datasheet
325Kb / 7P
Panel feed-through - QPD W 3PE1,5 M20 FC BK
01/21/2022
1414703 PHOENIX-1414703 Datasheet
310Kb / 6P
Connector - QPD P 3PE1,5 4-9 BK
01/21/2022
1414704 PHOENIX-1414704 Datasheet
310Kb / 6P
Connector - QPD P 3PE1,5 8-13 BK
01/21/2022
1414696 PHOENIX-1414696 Datasheet
88Kb / 6P
Conductor connectors - QPD C 3PE1,5 2X4-9 BK
09/11/2020
1414698 PHOENIX-1414698 Datasheet
88Kb / 6P
Conductor connectors - QPD C 3PE1,5 2X8-13 BK
09/11/2020
1415098 PHOENIX-1415098 Datasheet
263Kb / 5P
Nut - QPD N 3PE1,5 8-13 BK
02/04/2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com