công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1242322 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1242322 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1242322
tải về  1242322 tải về
kích thước tập tin   443.08 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện ST-17S1N8A8003X - Cable connector

1242322 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1242322 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1242322
tải về  1242322 Click to download

kích thước tập tin   443.08 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện ST-17S1N8A8003X - Cable connector

1242322 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1242322 Thông tin chi tiết sản phẩm

Cable connector, straight, Screw locking mechanism, M17, number of positions: 17, contact
connection type: Socket, shielded: yes, degree of protection: IP67, cable diameter range: 5 mm .
.. 8 mm, number of positions: 17, connection method: Crimp connection, series: ST, Item is leadfree
in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)

Your advantages
• Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
• Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
• Flexible use: reliably connect various cable diameters
• Molded designs with preassembled cables on one or both sides




Số phần tương tự - 1242322

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1242320 PHOENIX-1242320 Datasheet
493Kb / 13P
ST-17P1N8A9003SX - Coupler connector
1242321 PHOENIX-1242321 Datasheet
490Kb / 12P
ST-17P1N8A9004SX - Coupler connector
1242323 PHOENIX-1242323 Datasheet
502Kb / 13P
ST-17S1N8A8003SX - Cable connector
1242324 PHOENIX-1242324 Datasheet
516Kb / 13P
ST-17S1N8A8004X - Cable connector
1242325 PHOENIX-1242325 Datasheet
501Kb / 13P
ST-17S1N8A8004SX - Cable connector
More results


Mô tả tương tự - 1242322

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1607624 PHOENIX-1607624 Datasheet
146Kb / 9P
Cable connector - ST-17P1N8A8003
09/11/2020
1607685 PHOENIX-1607685 Datasheet
551Kb / 14P
ST-3ES1N8A8004S - Cable connector
1607643 PHOENIX-1607643 Datasheet
613Kb / 15P
ST-17S1N8A8004 - Cable connector
1607644 PHOENIX-1607644 Datasheet
597Kb / 15P
ST-17S1N8A8004S - Cable connector
1613580 PHOENIX-1613580 Datasheet
553Kb / 14P
ST-6ES1N8A8004S - Cable connector
1618575 PHOENIX-1618575 Datasheet
476Kb / 12P
ST-3EP1N8A8K04S - Cable connector
1618624 PHOENIX-1618624 Datasheet
445Kb / 11P
ST-6EP1N8A8K04S - Cable connector
1618630 PHOENIX-1618630 Datasheet
479Kb / 12P
ST-6ES1N8A8K04S - Cable connector
1624537 PHOENIX-1624537 Datasheet
561Kb / 14P
ST-3ES1N8A8005 - Cable connector
1624538 PHOENIX-1624538 Datasheet
550Kb / 14P
ST-3ES1N8A8005S - Cable connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com