công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S70KL1282 bảng dữ liệu (PDF) - Infineon Technologies AG

S70KL1282 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG
tên linh kiện S70KL1282
tải về  S70KL1282 tải về
kích thước tập tin   1216.28 Kbytes
Page   62 Pages
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Giải thích chi tiết về linh kiện 128 Mb HYPERRAM™ self-refresh DRAM (PSRAM) HYPERBUS™ interface, 1.8 V/3.0 V

S70KL1282 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
S70KL1282 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG

tên linh kiện S70KL1282
tải về  S70KL1282 Click to download

kích thước tập tin   1216.28 Kbytes
Page   62 Pages
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Giải thích chi tiết về linh kiện 128 Mb HYPERRAM™ self-refresh DRAM (PSRAM) HYPERBUS™ interface, 1.8 V/3.0 V

S70KL1282 bảng dữ liệu (HTML) - Infineon Technologies AG


S70KL1282 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Interface
- HYPERBUS™ interface
- 1.8 V / 3.0 V interface support
• Single-ended clock (CK) - 11 bus signals
• Optional differential clock (CK, CK#) - 12 bus signals
- Chip select (CS#)
- 8-bit data bus (DQ[7:0])
- Hardware reset (RESET#)
- Bidirectional read-write data strobe (RWDS)
• Output at the start of all transactions to indicate refresh latency
• Output during read transactions as read data strobe
• Input during write transactions as write data mask
- Optional DDR center-aligned read strobe (DCARS)
• During read transactions RWDS is offset by a second clock, phase shifted from CK
• The phase shifted clock is used to move the RWDS transition edge within the read data eye
• Performance, power, and packages
- 200 MHz maximum clock rate
- DDR - transfers data on both edges of the clock
- Data throughput up to 400 MBps (3,200 Mbps)
- Configurable burst characteristics
• Linear burst
• Wrapped burst lengths:
16 bytes (8 clocks)
32 bytes (16 clocks)
64 bytes (32 clocks)
128 bytes (64 clocks)
• Hybrid option - one wrapped burst followed by linear burst on 64 Mb. Linear burst across die boundary is
not supported.
- Configurable output drive strength
- Power modes[1]
• Hybrid sleep mode
• Deep power down
- Array refresh
• Partial memory array(1/8, 1/4, 1/2, and so on)
• Full memory array
- Package
• 24-ball FBGA
- Operating temperature range
• Industrial (I): –40°C to +85°C
• Industrial plus (V): –40°C to +105°C
• Automotive (A), AEC-Q100 grade 3: –40°C to +85°C
• Automotive (B), AEC-Q100 grade 2: –40°C to +105°C
• Technology
- 38-nm DRAM




Số phần tương tự - S70KL1282

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
S70KL1282 INFINEON-S70KL1282 Datasheet
1Mb / 57P
128Mb HYPERRAM??self-refresh DRAM(PSRAM)
002-29416 Rev. *B
S70KL1282 INFINEON-S70KL1282 Datasheet
1Mb / 50P
HyperRAM (Self-Refresh DRAM) 3.0 V/1.8 V, 128-Mbit, Automotive-E (Grade 1)
Rev. A 2021-03-22
S70KL1282DPBHA020 INFINEON-S70KL1282DPBHA020 Datasheet
1Mb / 57P
128Mb HYPERRAM??self-refresh DRAM(PSRAM)
002-29416 Rev. *B
S70KL1282DPBHA023 INFINEON-S70KL1282DPBHA023 Datasheet
1Mb / 57P
128Mb HYPERRAM??self-refresh DRAM(PSRAM)
002-29416 Rev. *B
S70KL1282DPBHB020 INFINEON-S70KL1282DPBHB020 Datasheet
1Mb / 57P
128Mb HYPERRAM??self-refresh DRAM(PSRAM)
002-29416 Rev. *B
More results


Mô tả tương tự - S70KL1282

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M58LR128HT STMICROELECTRONICS-M58LR128HT Datasheet
844Kb / 112P
128 Mbit (8 Mb ×16, Multiple Bank, Multilevel interface, Burst) 1.8 V supply Flash memories
26-Feb-2007
M58LT128HST STMICROELECTRONICS-M58LT128HST Datasheet
816Kb / 110P
128-Mbit (8 Mb 횞16, Multiple Bank, Multilevel interface, Burst) 1.8 V supply, Secure Flash memories
02-Mar-2007
logo
Cypress Semiconductor
S27KL0641 CYPRESS-S27KL0641 Datasheet
770Kb / 29P
HyperRAM??Self-Refresh DRAM 3.0V/1.8V 64 Mb (8 MB)
logo
Infineon Technologies A...
S27KL0642 INFINEON-S27KL0642 Datasheet
1Mb / 58P
64-Mb HYPERRAM??self-refresh DRAM (PSRAM)
002-24692 Rev. *H
S70KL1282 INFINEON-S70KL1282 Datasheet
1Mb / 57P
128Mb HYPERRAM??self-refresh DRAM(PSRAM)
002-29416 Rev. *B
S80KS2562 INFINEON-S80KS2562 Datasheet
1Mb / 54P
256 Mb: HYPERRAM??self-refresh dynamic RAM (DRAM) with HYPERBUS??interface 1.8 V
002-31337 Rev. *C
S80KS2563 INFINEON-S80KS2563 Datasheet
877Kb / 53P
256 Mb: HYPERRAM??self-refresh dynamic RAM (DRAM) with Octal xSPI interface 1.8 V
002-31339 Rev. *C
S80KS5122 INFINEON-S80KS5122 Datasheet
1,002Kb / 53P
512 Mb: HYPERRAM??self-refresh dynamic RAM (DRAM) with HYPERBUS??interface 1.8 V
002-31338 Rev. *B
S80KS5123 INFINEON-S80KS5123 Datasheet
827Kb / 54P
512 Mb: HYPERRAM??self-refresh dynamic RAM (DRAM) with Octal xSPI interface
002-31340 Rev. *C
S76HS512TC0 INFINEON-S76HS512TC0 Datasheet
218Kb / 16P
512Mb SEMPER™ Flash and 64Mb HYPERRAM™ 2.0 HYPERBUS™ interface, multi-chip package, 1.8 V/3.0 V
Rev. B 2022-09-21
More results




Giới thiệu về Infineon Technologies AG


Infineon Technologies là nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu toàn cầu, chuyên cung cấp các giải pháp quản lý năng lượng, bảo mật và kiểm soát cho nhiều ngành công nghiệp như ô tô, công nghiệp và hệ thống truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Neubiberg, Đức.
Infineon cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm vi điều khiển, chất bán dẫn điện, cảm biến và các mạch tích hợp khác.
Công ty có sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu, với các hoạt động và cơ sở ở nhiều quốc gia trên thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com