công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S210FA bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

S210FA Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện S210FA
tải về  S210FA tải về
kích thước tập tin   176.56 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Schottky Barrier Rectifiers, Surface Mount, 2 A, 20 V - 150 V

S210FA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
S210FA Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện S210FA
tải về  S210FA Click to download

kích thước tập tin   176.56 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Schottky Barrier Rectifiers, Surface Mount, 2 A, 20 V - 150 V

S210FA bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor


S210FA Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Low Power Loss, High Efficiency
• Guard Ring for Overvoltage Protection
• High Surge Current Capability
• UL Flammability 94V−0 Classification
• MSL 1 per J−STD−020
• Green Molding Compound
• NRVB Prefix for Automotive and Other Applications Requiring
Unique Site and Control Change Requirements;
AEC−Q101 Qualified and PPAP Capable
• These Devices are Pb−Free and are RoHS Compliant




Số phần tương tự - S210FA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
S210FA ONSEMI-S210FA Datasheet
145Kb / 6P
Schottky Barrier Rectifiers, Surface Mount, 2 A, 20 V - 150 V
May, 2020 ??Rev. 1
More results


Mô tả tương tự - S210FA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SCS0520P SECOS-SCS0520P_09 Datasheet
273Kb / 2P
0.5 A, 20 V Schottky Barrier Rectifiers
SCS0520V SECOS-SCS0520V_09 Datasheet
383Kb / 2P
0.5 A, 20 V Schottky Barrier Rectifiers
SCS0520LP SECOS-SCS0520LP_12 Datasheet
148Kb / 2P
0.5 A, 20 V Schottky Barrier Rectifiers
logo
Bruckewell Technology L...
SS22A-210A BWTECH-SS22A-210A Datasheet
363Kb / 4P
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers REVERSE VOLTAGE 20 - 100 V
SS32A-3100A BWTECH-SS32A-3100A Datasheet
362Kb / 4P
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers REVERSE VOLTAGE 20 - 100 V
SS32-SS3100 BWTECH-SS32-SS3100 Datasheet
362Kb / 4P
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers REVERSE VOLTAGE 20 - 100 V
SS32B-SS3100B BWTECH-SS32B-SS3100B Datasheet
363Kb / 4P
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers REVERSE VOLTAGE: 20 - 100 V
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM3150A SECOS-SM3150A Datasheet
192Kb / 2P
Voltage 150 V 3.0 A Schottky Barrier Rectifiers
MSCD102 SECOS-MSCD102 Datasheet
177Kb / 3P
Voltage 20 V ~ 60 V 1.0 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
ON Semiconductor
SS22FA ONSEMI-SS22FA Datasheet
145Kb / 6P
Schottky Barrier Rectifiers, Surface Mount, 2 A, 20 V - 150 V
May, 2020 ??Rev. 1
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com