công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1825681 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1825681 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1825681
tải về  1825681 tải về
kích thước tập tin   653.93 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện MCV 1,5/ 4-G-3,81 P20 THRR32 - PCB header

1825681 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1825681 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1825681
tải về  1825681 Click to download

kích thước tập tin   653.93 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện MCV 1,5/ 4-G-3,81 P20 THRR32 - PCB header

1825681 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1825681 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB headers, nominal cross section: 1.5 mm2, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage
(III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of potentials: 4, number
of rows: 1, number of positions: 4, number of connections: 4, product range: MCV 1,5/..-G-THR,
pitch: 3.81 mm, mounting: THR soldering / wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin
[P]: 2 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MC 1,5, Pin
connector pattern alignment: Standard, locking: without, mounting: without, type of packaging: 32
mm wide tape, For user information and design recommendations for through-hole reflow
technology, go to: Downloads

Your advantages
• Designed for integration into the SMT soldering process
• Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
• Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies




Số phần tương tự - 1825681

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1825682 PHOENIX-1825682 Datasheet
140Kb / 6P
IC 2,5/20-STGF-5,08
More results


Mô tả tương tự - 1825681

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1803442 PHOENIX-1803442 Datasheet
147Kb / 5P
MCV 1,5/ 4-G-3,81
1712843 PHOENIX-1712843 Datasheet
93Kb / 4P
Base strip - MCV 1,5/ 3-G-3,81 P26 THRR32
1728387 PHOENIX-1728387 Datasheet
68Kb / 4P
Printed-circuit board connector - MCV 1,5/ 4-G-3,81 P14 THRR32
1828921 PHOENIX-1828921 Datasheet
103Kb / 4P
Base strip - MCV 1,5/16-G-3,81 P20 THR
1713554 PHOENIX-1713554 Datasheet
141Kb / 4P
Header - MCV 1,5/ 2-G-3,81 P26 THRR32
11/04/2018
1707463 PHOENIX-1707463 Datasheet
565Kb / 15P
PCB header - MCV 1,5/ 6-G-3,81 P26 THR
Nov 30, 2022
1707450 PHOENIX-1707450 Datasheet
563Kb / 15P
PCB header - MCV 1,5/ 5-G-3,81 P26 THR
Jan 3, 2023
1707502 PHOENIX-1707502 Datasheet
563Kb / 15P
PCB header - MCV 1,5/10-G-3,81 P26 THR
Jan 4, 2023
1707447 PHOENIX-1707447 Datasheet
563Kb / 15P
PCB header - MCV 1,5/ 4-G-3,81 P26 THR
Jan 10, 2023
1829124 PHOENIX-1829124 Datasheet
624Kb / 11P
PCB header - MC 1,5/20-G-3,81 P20 THR
Jan 3, 2023
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com