công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1758225 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1758225 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1758225
tải về  1758225 tải về
kích thước tập tin   1108.19 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện MSTBV 2,5/23-G-5,08 - PCB header

1758225 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1758225 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1758225
tải về  1758225 Click to download

kích thước tập tin   1108.19 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện MSTBV 2,5/23-G-5,08 - PCB header

1758225 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1758225 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB headers, nominal cross section: 2.5 mm2, color: green, nominal current: 12 A, rated voltage
(III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of potentials: 23, number
of rows: 1, number of positions: 23, number of connections: 23, product range: MSTBV 2,5/..-G,
pitch: 5.08 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.9 mm,
number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5, Pin connector
pattern alignment: Standard, locking: without, mounting: without, type of packaging: packed in
cardboard

Your advantages
• Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
• Well-known mounting principle allows worldwide use
• Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
• Items that can be aligned in various pitches support flexible and space-saving PCB assembly
• Easy PCB replacement thanks to plug-in modules




Số phần tương tự - 1758225

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1758209 PHOENIX-1758209 Datasheet
79Kb / 5P
Base strip - MSTBV 2,5/21-G-5,08
1758212 PHOENIX-1758212 Datasheet
151Kb / 5P
MSTBV 2,5/22-G-5,08
1758238 PHOENIX-1758238 Datasheet
151Kb / 5P
MSTBV 2,5/24-G-5,08
logo
Festo Corporation.
175825 FESTO-175825 Datasheet
97Kb / 2P
Proximity sensor
175827 FESTO-175827 Datasheet
95Kb / 1P
Rotary actuator
More results


Mô tả tương tự - 1758225

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1758034 PHOENIX-1758034 Datasheet
150Kb / 6P
MSTBV 2,5/ 4-G-5,08
1758047 PHOENIX-1758047 Datasheet
151Kb / 6P
MSTBV 2,5/ 5-G-5,08
1758050 PHOENIX-1758050 Datasheet
151Kb / 6P
MSTBV 2,5/ 6-G-5,08
1758092 PHOENIX-1758092 Datasheet
151Kb / 6P
MSTBV 2,5/10-G-5,08
1758115 PHOENIX-1758115 Datasheet
150Kb / 6P
MSTBV 2,5/12-G-5,08
1758144 PHOENIX-1758144 Datasheet
280Kb / 15P
Feed-through header - MSTBV 2,5/15-G-5,08
1758212 PHOENIX-1758212 Datasheet
151Kb / 5P
MSTBV 2,5/22-G-5,08
1758238 PHOENIX-1758238 Datasheet
151Kb / 5P
MSTBV 2,5/24-G-5,08
1808489 PHOENIX-1808489 Datasheet
170Kb / 4P
PCB header - MSTBV 2,5/ 4-GEH-5,08
1777235 PHOENIX-1777235 Datasheet
1Mb / 19P
PCB header - MSTBV 2,5/18-GF-5,08
Jul 21, 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com