công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IAUCN08S7N034 bảng dữ liệu (PDF) - Infineon Technologies AG

IAUCN08S7N034 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG
tên linh kiện IAUCN08S7N034
tải về  IAUCN08S7N034 tải về
kích thước tập tin   2951.72 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Giải thích chi tiết về linh kiện Automotive MOSFET OptiMOSTM 7 Power-Transistor

IAUCN08S7N034 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
IAUCN08S7N034 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG

tên linh kiện IAUCN08S7N034
tải về  IAUCN08S7N034 Click to download

kích thước tập tin   2951.72 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Giải thích chi tiết về linh kiện Automotive MOSFET OptiMOSTM 7 Power-Transistor

IAUCN08S7N034 bảng dữ liệu (HTML) - Infineon Technologies AG


IAUCN08S7N034 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• OptiMOSTM power MOSFET for automotive applications
• N-channel – Enhancement mode – Normal Level
• Extended qualification beyond AEC-Q101
• Enhanced electrical testing
• Robust design
• MSL1 up to 260°C peak reflow
• 175°C operating temperature
• RoHS compliant
• 100% Avalanche tested




Số phần tương tự - IAUCN08S7N034

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
IAUCN08S7N013 INFINEON-IAUCN08S7N013 Datasheet
708Kb / 12P
OptiMOS™ 7 Power-Transistor
Rev. 1.0 2023-10-19
IAUCN08S7N016T INFINEON-IAUCN08S7N016T Datasheet
3Mb / 12P
Automotive MOSFET OptiMOSTM 7 Power-Transistor
Rev. 1.0 2024-11-11
IAUCN08S7N019 INFINEON-IAUCN08S7N019 Datasheet
2Mb / 12P
Automotive MOSFET OptiMOSTM 7 Power-Transistor
Rev. 1.0 2024-09-17
IAUCN08S7N019T INFINEON-IAUCN08S7N019T Datasheet
3Mb / 12P
Automotive MOSFET OptiMOSTM 7 Power-Transistor
Rev. 1.0 2024-11-11
IAUCN08S7N024 INFINEON-IAUCN08S7N024 Datasheet
2Mb / 12P
Automotive MOSFET OptiMOSTM 7 Power-Transistor
Rev. 1.0 2024-09-17
More results


Mô tả tương tự - IAUCN08S7N034

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
IPB026N06N INFINEON-IPB026N06N Datasheet
606Kb / 9P
OptiMOSTM Power-Transistor
Rev.2.2 2012-12-20
BSC014N06NSSC INFINEON-BSC014N06NSSC Datasheet
982Kb / 11P
MOSFET OptiMOSTM Power-Transistor, 60 V
Rev.2.0,2019-11-12
IPD40DP06NM INFINEON-IPD40DP06NM Datasheet
890Kb / 10P
MOSFET OptiMOSTM Power Transistor, -60 V
Rev. 2.0, 2019-03-26
IPD650P06NM INFINEON-IPD650P06NM Datasheet
913Kb / 10P
MOSFET OptiMOSTM Power Transistor, -60 V
Rev. 2.0, 2019-04-02
IAUCN04S7N004 INFINEON-IAUCN04S7N004 Datasheet
780Kb / 12P
Automotive MOSFET OptiMOS™ 7 Power-Transistor
Rev 1.0 2023-05-30
IQE004NE1LM7 INFINEON-IQE004NE1LM7 Datasheet
1,020Kb / 11P
MOSFET OptiMOSTM 7 Power-Transistor, 15 V
Rev. 2.0, 2023-07-25
IQE004NE1LM7CG INFINEON-IQE004NE1LM7CG Datasheet
1Mb / 11P
MOSFET OptiMOSTM 7 Power-Transistor, 15 V
Rev. 2.0, 2023-07-25
IQE004NE1LM7CGSC INFINEON-IQE004NE1LM7CGSC Datasheet
1Mb / 11P
MOSFET OptiMOSTM 7 Power-Transistor, 15 V
Rev. 2.0, 2023-07-25
IQE004NE1LM7SC INFINEON-IQE004NE1LM7SC Datasheet
1Mb / 11P
MOSFET OptiMOSTM 7 Power-Transistor, 15 V
Rev. 2.0, 2023-07-25
ISK018NE1LM7 INFINEON-ISK018NE1LM7 Datasheet
1Mb / 11P
MOSFET OptiMOSTM 7 Power-Transistor, 15 V
Rev. 2.1, 2023-09-25
More results




Giới thiệu về Infineon Technologies AG


Infineon Technologies là nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu toàn cầu, chuyên cung cấp các giải pháp quản lý năng lượng, bảo mật và kiểm soát cho nhiều ngành công nghiệp như ô tô, công nghiệp và hệ thống truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Neubiberg, Đức.
Infineon cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm vi điều khiển, chất bán dẫn điện, cảm biến và các mạch tích hợp khác.
Công ty có sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu, với các hoạt động và cơ sở ở nhiều quốc gia trên thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com