công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADN2816 bảng dữ liệu (PDF) - Analog Devices

ADN2816 Datasheet PDF - Analog Devices
tên linh kiện ADN2816_V01
tải về  ADN2816 tải về
kích thước tập tin   395.03 Kbytes
Page   24 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện Continuous Rate 10 Mb/s to 675 Mb/s Clock and Data Recovery IC

ADN2816 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ADN2816 Datasheet PDF - Analog Devices

tên linh kiện ADN2816_V01
tải về  ADN2816 Click to download

kích thước tập tin   395.03 Kbytes
Page   24 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện Continuous Rate 10 Mb/s to 675 Mb/s Clock and Data Recovery IC

ADN2816 bảng dữ liệu (HTML) - Analog Devices


ADN2816 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
Serial data input: 10 Mb/s to 675 Mb/s
Exceeds SONET requirements for jitter transfer/ generation/tolerance
Patented clock recovery architecture
No reference clock required
Loss-of-lock indicator
I2C® interface to access optional features
Single-supply operation: 3.3 V
Low power: 366 mW typical
5 mm × 5 mm 32-lead LFCSP, Pb free
APPLICATIONS
SONET OC-1/-3/-12 and all associated FEC rates
Fibre Channel, ESCON, Fast Ethernet, SDI
WDM transponders
Regenerators/repeaters
Test equipment
Broadband crossconnects and routers




Số phần tương tự - ADN2816_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADN2816ACPZ AD-ADN2816ACPZ Datasheet
395Kb / 24P
Continuous Rate 10 Mb/s to 675 Mb/s Clock and Data Recovery IC
Rev. C
ADN2816ACPZ-500RL7 AD-ADN2816ACPZ-500RL7 Datasheet
395Kb / 24P
Continuous Rate 10 Mb/s to 675 Mb/s Clock and Data Recovery IC
Rev. C
ADN2816ACPZ-RL7 AD-ADN2816ACPZ-RL7 Datasheet
395Kb / 24P
Continuous Rate 10 Mb/s to 675 Mb/s Clock and Data Recovery IC
Rev. C
ADN2816XCPZ AD-ADN2816XCPZ Datasheet
299Kb / 27P
Continuous Rate 12.3 Mb/s to 675 Mb/s Clock and Data Recovery IC
Jun-2004
ADN2816 AD-ADN2816_15 Datasheet
395Kb / 24P
Continuous Rate 10 Mb/s to 675 Mb/s Clock and Data Recovery IC
REV. C
More results


Mô tả tương tự - ADN2816_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TriQuint Semiconductor
TQ8103 TRIQUINT-TQ8103 Datasheet
194Kb / 9P
622 Mb/s Clock & Data Recovery
logo
Analog Devices
ADN2812 AD-ADN2812 Datasheet
478Kb / 28P
Continuous Rate 12.3 Mb/s to 2.7 Gb/s Clock and Data Recovery IC with Integrated Limiting Amp
ADN2814 AD-ADN2814 Datasheet
336Kb / 28P
Continuous Rate 12.3 Mb/s to 675 Mb/s Clock and Data Recovery IC with Integrated Limiting Amp
Jun-2004
ADN2816 AD-ADN2816 Datasheet
299Kb / 27P
Continuous Rate 12.3 Mb/s to 675 Mb/s Clock and Data Recovery IC
Jun-2004
ADN2813 AD-ADN2813 Datasheet
522Kb / 28P
Continuous Rate 10 Mb/s to 1.25 Gb/s Clock and Data Recovery IC with Integrated Limiting Amp
9/05-Revision 0
ADN2815 AD-ADN2815 Datasheet
454Kb / 24P
Continuous Rate 10 Mb/s to 1.25 Gb/s Clock and Data Recovery IC
9/05-Revision 0
ADN2812ACPZ-RL7 AD-ADN2812ACPZ-RL7 Datasheet
409Kb / 28P
Continuous Rate 12.3 Mb/s to 2.7 Gb/s Clock and Data Recovery
Rev. E
ADN2816ACPZ AD-ADN2816ACPZ Datasheet
395Kb / 24P
Continuous Rate 10 Mb/s to 675 Mb/s Clock and Data Recovery IC
Rev. C
ADN2815 AD-ADN2815_15 Datasheet
385Kb / 24P
Continuous Rate 10 Mb/s to 1.25 Gb/s Clock and Data Recovery IC
REV. C
ADN2816 AD-ADN2816_15 Datasheet
395Kb / 24P
Continuous Rate 10 Mb/s to 675 Mb/s Clock and Data Recovery IC
REV. C
More results




Giới thiệu về Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự, tín hiệu hỗn hợp và tín hiệu số (DSP) (ICS).
Công ty được thành lập vào năm 1965 và có trụ sở tại Norwood, Massachusetts.
ADI phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm hàng không vũ trụ và quốc phòng, ô tô, truyền thông, người tiêu dùng, công nghiệp, y tế, và kiểm tra và đo lường.
Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, ICS quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và tần số vô tuyến (RF) và các thành phần vi sóng, trong số các thành phần khác.
ADI dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp chất lượng cao, đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của họ.
Tập trung vào hiệu quả năng lượng và tính bền vững, ADI là một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp IC tương tự và tương tự, thúc đẩy những tiến bộ công nghệ và cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thách thức nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com