công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1EDI3025AS bảng dữ liệu (PDF) - Infineon Technologies AG

1EDI3025AS Datasheet PDF - Infineon Technologies AG
tên linh kiện 1EDI3025AS
tải về  1EDI3025AS tải về
kích thước tập tin   1244.1 Kbytes
Page   76 Pages
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Giải thích chi tiết về linh kiện EiceDRIVER™ gate driver 1EDI3025AS Single channel isolated IGBT driver

1EDI3025AS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1EDI3025AS Datasheet PDF - Infineon Technologies AG

tên linh kiện 1EDI3025AS
tải về  1EDI3025AS Click to download

kích thước tập tin   1244.1 Kbytes
Page   76 Pages
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Giải thích chi tiết về linh kiện EiceDRIVER™ gate driver 1EDI3025AS Single channel isolated IGBT driver

1EDI3025AS bảng dữ liệu (HTML) - Infineon Technologies AG


1EDI3025AS Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Galvanic isolated IGBT driver using coreless transformer technology
• Single channel driver for IGBTs up to 1200 V
• Low propagation delay 60 ns typically
• Split outputs TON and TOFF for independent turn-on and turn-off slew
rates
• Integrated booster with up to 20 A peak current rail-to-rail output
• Integrated active Miller clamp supports unipolar switching
• Configurable external soft turn-off functionality
• 12- bit ADC for temperature measurement or DC link measurement
• CMTI up to 150 V/ns up to ±1200 V
• Reinforced insulation 8 kV peak according to DIN EN IEC 60747-17
- Safety pins on primary side and secondary ASC
- Super fast DESAT including BIST
- Gate monitoring and output stage monitoring
- Shoot-through protection with integrated timeout
- Primary supply monitoring UVLO
- Secondary supply monitoring VCC2, VEE2 for OVLO and UVLO
• DATA interface for detailed error diagnosis and ADC readout via PWM signal
• 3.3 V and 5 V compatible I/O logic supply
• ISO 26262 Safety Element out of Context for safety requirements up to
ASIL B
• Green Product (RoHS compliant)
(VDE 0884-17):2021-10
• 5.7 kV rms insulation according to UL 1577
• Combined secondary side active short circuit (ASC) and ADC input pin
• Integrated safety features up to ASIL B:




Số phần tương tự - 1EDI3025AS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
1EDI3020AS INFINEON-1EDI3020AS Datasheet
2Mb / 49P
EiceDRIVER??gate driver 1EDI3020AS
Rev. 1.01 2021-06-25
1EDI3020AS INFINEON-1EDI3020AS Datasheet
9Mb / 27P
EiceDRIVER™ enhanced 1EDI302xAS/1EDI303xAS evaluation board
Rev. 1.0 2020-12-18
1EDI3021AS INFINEON-1EDI3021AS Datasheet
2Mb / 49P
EiceDRIVER??gate driver 1EDI3021AS
Rev. 1.01 2021-06-25
1EDI3021AS INFINEON-1EDI3021AS Datasheet
9Mb / 27P
EiceDRIVER™ enhanced 1EDI302xAS/1EDI303xAS evaluation board
Rev. 1.0 2020-12-18
1EDI3023AS INFINEON-1EDI3023AS Datasheet
2Mb / 50P
EiceDRIVER??gate driver 1EDI3023AS
Rev. 1.01 2021-06-25
More results


Mô tả tương tự - 1EDI3025AS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
1EDS20I12SV INFINEON-1EDS20I12SV Datasheet
1Mb / 33P
Single-channel isolated IGBT Driver
Revision 0.73, 05.06.2014
1EDI3020AS INFINEON-1EDI3020AS Datasheet
2Mb / 49P
EiceDRIVER??gate driver 1EDI3020AS
Rev. 1.01 2021-06-25
1EDI3021AS INFINEON-1EDI3021AS Datasheet
2Mb / 49P
EiceDRIVER??gate driver 1EDI3021AS
Rev. 1.01 2021-06-25
1EDI3023AS INFINEON-1EDI3023AS Datasheet
2Mb / 50P
EiceDRIVER??gate driver 1EDI3023AS
Rev. 1.01 2021-06-25
1EDI3030AS INFINEON-1EDI3030AS Datasheet
2Mb / 49P
EiceDRIVER??gate driver 1EDI3030AS
Rev. 1.01 2021-06-25
1EDI3031AS INFINEON-1EDI3031AS Datasheet
2Mb / 49P
EiceDRIVER??gate driver 1EDI3031AS
Rev. 1.01 2021-06-25
1EDI3033AS INFINEON-1EDI3033AS Datasheet
2Mb / 50P
EiceDRIVER??gate driver 1EDI3033AS
Rev. 1.01 2021-06-25
logo
ON Semiconductor
NCD57252 ONSEMI-NCD57252 Datasheet
839Kb / 24P
Isolated Dual Channel IGBT/MOSFET Gate Driver
November, 2022 - Rev. 4
NCD57530 ONSEMI-NCD57530 Datasheet
821Kb / 23P
Isolated Dual Channel IGBT Gate Driver
June, 2022 - Rev. 0
NCD57252 ONSEMI-NCD57252_V01 Datasheet
843Kb / 24P
Isolated Dual Channel IGBT/MOSFET Gate Driver
June, 2023 - Rev. 5
More results




Giới thiệu về Infineon Technologies AG


Infineon Technologies là nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu toàn cầu, chuyên cung cấp các giải pháp quản lý năng lượng, bảo mật và kiểm soát cho nhiều ngành công nghiệp như ô tô, công nghiệp và hệ thống truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Neubiberg, Đức.
Infineon cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm vi điều khiển, chất bán dẫn điện, cảm biến và các mạch tích hợp khác.
Công ty có sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu, với các hoạt động và cơ sở ở nhiều quốc gia trên thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com