công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DSS5240VQ-7 bảng dữ liệu (PDF) - Diodes Incorporated

DSS5240VQ-7 Datasheet PDF - Diodes Incorporated
tên linh kiện DSS5240VQ-7
tải về  DSS5240VQ-7 tải về
kích thước tập tin   439.57 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện 40V PNP LOW SATURATION TRANSISTOR IN SOT563

DSS5240VQ-7 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
DSS5240VQ-7 Datasheet PDF - Diodes Incorporated

tên linh kiện DSS5240VQ-7
tải về  DSS5240VQ-7 Click to download

kích thước tập tin   439.57 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện 40V PNP LOW SATURATION TRANSISTOR IN SOT563

DSS5240VQ-7 bảng dữ liệu (HTML) - Diodes Incorporated


DSS5240VQ-7 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
This bipolar junction transistor (BJT) is designed to meet the stringent
requirements of automotive applications.

Features
• BVCEO > -40V
• IC = -1.8A High Continuous Collector Current
• ICM = -3A Peak Pulse Current
• Low Collector-Emitter Saturation Voltage
• Totally Lead-Free & Fully RoHS Compliant (Notes 1 & 2)
• Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)
• The DSS5240VQ is suitable for automotive applications
requiring specific change control; this part is AEC-Q101
qualified, PPAP capable, and manufactured in IATF 16949
certified facilities

Mechanical Data
• Package: SOT563
• Package Material: Molded Plastic, “Green” Molding Compound.
UL Flammability Classification Rating 94V-0
• Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020
• Terminals: Finish—Matte Tin Plated Leads, Solderable per
MIL-STD-202, Method 208
• Weight 0.003 grams (Approximate)




Số phần tương tự - DSS5240VQ-7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
DSS5240V DIODES-DSS5240V Datasheet
176Kb / 5P
LOW VCE(SAT) PNP SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DS31673 Rev. 2 - 2
DSS5240V-7 DIODES-DSS5240V-7 Datasheet
176Kb / 5P
LOW VCE(SAT) PNP SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DS31673 Rev. 2 - 2
DSS5240V DIODES-DSS5240V_15 Datasheet
176Kb / 5P
LOW VCE(SAT) PNP SURFACE MOUNT TRANSISTOR
Rev 2
More results


Mô tả tương tự - DSS5240VQ-7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
ZXTPS720MC DIODES-ZXTPS720MC Datasheet
269Kb / 10P
40V PNP LOW SATURATION TRANSISTOR AND
Rev 2
ZXTP720MATA DIODES-ZXTP720MATA Datasheet
221Kb / 7P
40V PNP LOW SATURATION SWITCHING TRANSISTOR
Rev 5
ZXTD3M832 DIODES-ZXTD3M832 Datasheet
352Kb / 6P
DUAL 40V PNP LOW SATURATION TRANSISTOR
JUNE 2003
ZXT3M322 DIODES-ZXT3M322 Datasheet
389Kb / 6P
40V PNP LOW SATURATION SWITCHING TRANSISTOR
JUNE 2002
DSS5240T DIODES-DSS5240T_15 Datasheet
243Kb / 7P
40V PNP LOW SATURATION TRANSISTOR IN SOT23
Rev 4
FMMT720 DIODES-FMMT720_15 Datasheet
583Kb / 7P
40V PNP SILICON LOW SATURATION TRANSISTOR IN SOT23
Rev 4
ZXT13P40DE6 DIODES-ZXT13P40DE6_15 Datasheet
648Kb / 7P
40V PNP LOW SATURATION SWITCHING TRANSISTOR IN SOT26
Rev 5
ZXTP720MA DIODES-ZXTP720MA_15 Datasheet
221Kb / 7P
40V PNP LOW SATURATION SWITCHING TRANSISTOR
Rev 5
ZXTP5240F DIODES-ZXTP5240F Datasheet
394Kb / 7P
40V PNP LOW SATURATION TRANSISTOR
Rev 2
DXTP5840CFDB DIODES-DXTP5840CFDB Datasheet
416Kb / 7P
40V PNP LOW SATURATION TRANSISTOR IN U-DFN2020-3
October 2019 Rev. 3 - 2
More results




Giới thiệu về Diodes Incorporated


Diodes Incorporated là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, sản xuất và cung cấp một loạt các chất bán dẫn tín hiệu rời rạc, tương tự và hỗn hợp và các giải pháp năng lượng hoàn chỉnh.
Công ty được thành lập vào năm 1964 và có trụ sở tại Plano, Texas.
Nó hoạt động trên toàn cầu với các trung tâm bán hàng, hỗ trợ và thiết kế ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.
Diodes Incorporated phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, người tiêu dùng và công nghiệp.
Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm, bao gồm điốt, bộ chỉnh lưu, bóng bán dẫn, bộ điều chỉnh điện áp, MOSFET, trình điều khiển LED và thiết bị bảo vệ, trong số những người khác.
Nhiệm vụ của công ty là cung cấp cho khách hàng các sản phẩm chất lượng cao, trách nhiệm cao và dịch vụ khách hàng tuyệt vời.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Diodes Incorporated cam kết trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản lý năng lượng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com