công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NTD5807N-1 bảng dữ liệu (PDF) - Inchange Semiconductor Company Limited

NTD5807N-1 Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited
tên linh kiện NTD5807N-1
tải về  NTD5807N-1 tải về
kích thước tập tin   317.02 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Giải thích chi tiết về linh kiện isc N-Channel MOSFET Transistor

NTD5807N-1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NTD5807N-1 Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện NTD5807N-1
tải về  NTD5807N-1 Click to download

kích thước tập tin   317.02 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Giải thích chi tiết về linh kiện isc N-Channel MOSFET Transistor

NTD5807N-1 bảng dữ liệu (HTML) - Inchange Semiconductor Company Limited


NTD5807N-1 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
·Drain Current -ID= 23A@ TC=25℃
·Drain Source Voltage -VDSS= 40V(Min)
·Static Drain-Source On-Resistance
-RDS(on) = 31mΩ(Max)@VGS= 10V
DESCRIPTION
·Motor drive, DC-DC converter, power switch
and solenoid drive.




Số phần tương tự - NTD5807N-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NTD5807N ONSEMI-NTD5807N Datasheet
138Kb / 6P
Power MOSFET 40 V, 23 A, Single N?묬hannel, DPAK/IPAK
February, 2010 ??Rev. 2
NTD5807N ONSEMI-NTD5807N Datasheet
81Kb / 7P
Power MOSFET 40 V, 23 A, Single N?묬hannel, DPAK/IPAK
June, 2014 ??Rev. 5
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
NTD5807N DOINGTER-NTD5807N Datasheet
1Mb / 4P
N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
logo
Inchange Semiconductor ...
NTD5807N ISC-NTD5807N Datasheet
298Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
ON Semiconductor
NTD5807NG ONSEMI-NTD5807NG Datasheet
138Kb / 6P
Power MOSFET 40 V, 23 A, Single N?묬hannel, DPAK/IPAK
February, 2010 ??Rev. 2
More results


Mô tả tương tự - NTD5807N-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
ISCB18101 ISC-ISCB18101 Datasheet
320Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCD18130 ISC-ISCD18130 Datasheet
335Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCF18118 ISC-ISCF18118 Datasheet
330Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCN18117 ISC-ISCN18117 Datasheet
319Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
AOB2140L ISC-AOB2140L Datasheet
319Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCN1894 ISC-ISCN1894 Datasheet
325Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
IPA60R199CP ISC-IPA60R199CP Datasheet
333Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
IPA90R500C3 ISC-IPA90R500C3 Datasheet
330Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
STD7N80K5 ISC-STD7N80K5 Datasheet
335Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
2SK2543 ISC-2SK2543 Datasheet
338Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results




Giới thiệu về Inchange Semiconductor Company Limited


Công ty bán dẫn Inchange Limited là một công ty bán dẫn Trung Quốc được thành lập vào năm 1997.

Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm các thiết bị năng lượng tương tự và rời rạc và điốt cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.

Inchange được biết đến với sự tập trung vào chất lượng và độ tin cậy, và các sản phẩm của nó được sử dụng rộng rãi trong quản lý năng lượng, ánh sáng và các ứng dụng khác.

Công ty có hoạt động tại một số quốc gia và là một trong những nhà cung cấp hàng đầu các thiết bị điện và điốt ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com