công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC2672CUH-16PBF bảng dữ liệu (PDF) - Analog Devices

LTC2672CUH-16PBF Datasheet PDF - Analog Devices
tên linh kiện LTC2672CUH-16PBF
tải về  LTC2672CUH-16PBF tải về
kích thước tập tin   1139.92 Kbytes
Page   27 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện Five-Channel, Low Dropout, 300 mA, Current Source Output, 12-/16-Bit SoftSpan DAC

LTC2672CUH-16PBF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
LTC2672CUH-16PBF Datasheet PDF - Analog Devices

tên linh kiện LTC2672CUH-16PBF
tải về  LTC2672CUH-16PBF Click to download

kích thước tập tin   1139.92 Kbytes
Page   27 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện Five-Channel, Low Dropout, 300 mA, Current Source Output, 12-/16-Bit SoftSpan DAC

LTC2672CUH-16PBF bảng dữ liệu (HTML) - Analog Devices


LTC2672CUH-16PBF Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
► Per channel programmable output current ranges: 300 mA, 200
mA, 100 mA, 50 mA, 25 mA, 12.5 mA, 6.25 mA, and 3.125 mA
► Flexible 2.1 V to VCC output supply voltages
► Flexible single- or dual-supply operation
► 0.6 V maximum dropout voltage guaranteed
► Separate voltage supply per output channel
► Internal switches to optional negative supply
► Full 12-bit and 16-bit resolution at all ranges
► Guaranteed operation −40°C to 125°C (H-grade)
► Precision internal reference or external reference
► Internal VREF temperature coefficient of 10 ppm/°C maximum
(LFCSP) or 2.4 ppm/°C nominal (WLCSP)
► Analog multiplexer monitors voltages and currents
► A/B toggle via SPI or dedicated pin
► 1.71 V to VCC digital input and output supply voltage
► 32-lead lead frame chip scale package (LFCSP)
► 36-ball wafer level chip scale package (WLCSP)
APPLICATIONS
► Tunable lasers
► Semiconductor optical amplifier biasing
► Resistive heaters
► Current mode biasing




Số phần tương tự - LTC2672CUH-16PBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
LTC2672CUH-16 AD-LTC2672CUH-16 Datasheet
541Kb / 26P
Five-Channel, Low Dropout, 300 mA, Current Source Output, 16-Bit SoftSpan DAC
12/2020-Revision 0
More results


Mô tả tương tự - LTC2672CUH-16PBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5422 AD-AD5422 Datasheet
326Kb / 37P
Single Channel, 16-Bit, Serial Input, Current Source & Voltage Output DAC
Rev. PrE
AD5420 AD-AD5420 Datasheet
276Kb / 29P
Single Channel, 16-Bit, Serial Input, Current Source DAC
Rev. PrD
AD5410 AD-AD5410_08 Datasheet
291Kb / 30P
Single Channel, 16-Bit, Serial Input, Current Source DAC
Rev. PrE
AD5412 AD-AD5412 Datasheet
334Kb / 38P
Single Channel, 12/16-Bit, Serial Input, Current Source & Voltage Output DAC
Rev. PrF
logo
Linear Technology
LTC2751 LINER-LTC2751_15 Datasheet
307Kb / 22P
Current Output 12-/14-/16-Bit SoftSpan DACs with Parallel I/O
logo
Analog Devices
LTC2662 AD-LTC2662 Datasheet
1,022Kb / 28P
Five-Channel Current-Source- Output 16-Bit SoftSpan DACs
LTC2672 AD-LTC2672 Datasheet
541Kb / 26P
Five-Channel, Low Dropout, 300 mA, Current Source Output, 16-Bit SoftSpan DAC
12/2020-Revision 0
LTC2688 AD-LTC2688 Datasheet
2Mb / 42P
16-Channel, 16-Bit Voltage Output SoftSpan DAC
6/2021-Revision 0
DC2873A AD-DC2873A Datasheet
1Mb / 12P
Evaluating the LTC2688 16-Channel, 16-Bit Voltage Output SoftSpan DAC
6/2021-Revision 0
LTC2686 AD-LTC2686 Datasheet
2Mb / 43P
8-Channel, 16-Bit Voltage Output SoftSpan DAC
11/2021-Revision 0
More results




Giới thiệu về Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự, tín hiệu hỗn hợp và tín hiệu số (DSP) (ICS).
Công ty được thành lập vào năm 1965 và có trụ sở tại Norwood, Massachusetts.
ADI phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm hàng không vũ trụ và quốc phòng, ô tô, truyền thông, người tiêu dùng, công nghiệp, y tế, và kiểm tra và đo lường.
Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, ICS quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và tần số vô tuyến (RF) và các thành phần vi sóng, trong số các thành phần khác.
ADI dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp chất lượng cao, đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của họ.
Tập trung vào hiệu quả năng lượng và tính bền vững, ADI là một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp IC tương tự và tương tự, thúc đẩy những tiến bộ công nghệ và cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thách thức nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com