công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPC5160 bảng dữ liệu (PDF) - 3PEAK INC.

TPC5160 Datasheet PDF - 3PEAK INC.
tên linh kiện TPC5160
tải về  TPC5160 tải về
kích thước tập tin   2535.56 Kbytes
Page   23 Pages
nhà sản xuất  3PEAK [3PEAK INC.]
Trang chủ  http://www.3peakic.com/
Logo 3PEAK - 3PEAK INC.
Giải thích chi tiết về linh kiện 16bit SAR ADC with full differential input

TPC5160 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TPC5160 Datasheet PDF - 3PEAK INC.

tên linh kiện TPC5160
tải về  TPC5160 Click to download

kích thước tập tin   2535.56 Kbytes
Page   23 Pages
nhà sản xuất  3PEAK [3PEAK INC.]
Trang chủ  http://www.3peakic.com/
Logo 3PEAK - 3PEAK INC.
Giải thích chi tiết về linh kiện 16bit SAR ADC with full differential input

TPC5160 bảng dữ liệu (HTML) - 3PEAK INC.


TPC5160 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
 16bit SAR ADC without zero latency
− Throughput speed: 600 KSPS
 Unipolar, differential analog input
− -VREF to VREF
 External VREF
− 2.5V to VDD
 High linearity
− INL:±1 LSB typical
− DNL:±0.5 LSB typical
− THD:−101 dB at 1kHz
 High dynamic range and noise performance
− SNR: 92dB at 1kHz
− Dynamic range: 92dB at 1kHz
 Serial interface:
− SPI compatible
 Daisy-chain is supported
 Package: MSOP10
 Wide operating temperature range:
− −40°C to +125°C

Applications
 Data Acquisitions
 Instruments
 Industry Measurement and Control
 Medical Equipment
 Automatic Test Equipment

Description
The TPC5160 is a 16-bit analog-to-digital converter
(ADC). The device supports unipolar, differential
input, and input range is -VREF ~VREF with a
common mode voltage of VREF/2.
The device operates with a 2.5V to VDD external
reference.
The device offers a SPI compatible interface, and
supports daisy-chain operation for multiple devices
application.
The device also offers an optional busy indicator bit,
which can be used to synchronize with the host.




Số phần tương tự - TPC5160

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
3PEAK INC.
TPC5120 3PEAK-TPC5120 Datasheet
1Mb / 32P
12-bit 1-MHz SAR ADC
Rev.1.0
TPC5120S16-QFBR 3PEAK-TPC5120S16-QFBR Datasheet
1Mb / 32P
12-bit 1-MHz SAR ADC
Rev.1.0
TPC5120S16-TS7R-S 3PEAK-TPC5120S16-TS7R-S Datasheet
1Mb / 32P
12-bit 1-MHz SAR ADC
Rev.1.0
TPC5121S08-QF8R 3PEAK-TPC5121S08-QF8R Datasheet
1Mb / 32P
12-bit 1-MHz SAR ADC
Rev.1.0
logo
Vishay Siliconix
TPC51A VISHAY-TPC51A Datasheet
102Kb / 5P
Surface Mount PAR® Transient Voltage Suppressors
19-Apr-2022
More results


Mô tả tương tự - TPC5160

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7356 AD-AD7356 Datasheet
191Kb / 18P
Differential Input, Dual, 5 MSPS, 12-Bit, SAR ADC
Nov-2006
AD7357 AD-AD7357 Datasheet
196Kb / 17P
Differential Input,Dual,Simultaneous Sampling, 4.25 MSPS, 14-Bit, SAR ADC
Rev. PrD
logo
Intersil Corporation
ISL267817 INTERSIL-ISL267817 Datasheet
664Kb / 18P
12-Bit Differential Input 200kSPS SAR ADC
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX11902 MAXIM-MAX11902 Datasheet
914Kb / 29P
Fully Differential SAR ADC
Rev 0; 9/14
logo
Intersil Corporation
ISL267817IBZ INTERSIL-ISL267817IBZ Datasheet
661Kb / 18P
12-Bit Differential Input 200kSPS SAR ADC
April 19, 2012
logo
Analog Devices
AD4020 AD-AD4020 Datasheet
789Kb / 37P
Precision SAR, Differential ADC
Rev. A
AD7352 AD-AD7352_17 Datasheet
515Kb / 21P
Differential Input, Dual, Simultaneous ampling, 3 MSPS, 12-Bit, SAR ADC
23-Feb-2017
logo
Renesas Technology Corp
ISL267817 RENESAS-ISL267817 Datasheet
927Kb / 18P
12-Bit Differential Input 200kSPS SAR ADC
logo
Analog Devices
AD7381-4 AD-AD7381-4 Datasheet
638Kb / 31P
Differential Input, Quad,14-Bit, Simultaneous Sampling, SAR ADC
1/2022-Revision 0
logo
Texas Instruments
ADS9218 TI1-ADS9218 Datasheet
2Mb / 57P
ADS921x Dual, Simultaneous Sampling, 18-Bit, 10-MSPS SAR ADC With Fully Differential ADC Input Driver
JANUARY 2023
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com