công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MURA205T3G bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

MURA205T3G Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện MURA205T3G
tải về  MURA205T3G tải về
kích thước tập tin   181.5 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Power Rectifier, Ultra-Fast Recovery, 2 A, 50 V

MURA205T3G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MURA205T3G Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện MURA205T3G
tải về  MURA205T3G Click to download

kích thước tập tin   181.5 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Power Rectifier, Ultra-Fast Recovery, 2 A, 50 V

MURA205T3G bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor


MURA205T3G Thông tin chi tiết sản phẩm

Ideally suited for high voltage, high frequency rectification, or as
free wheeling and protection diodes in surface mount applications
where compact size and weight are critical to the system.
Features
• Small Compact Surface Mountable Package with J−Bend Leads
• Rectangular Package for Automated Handling
• High Temperature Glass Passivated Junction
• Low Forward Voltage Drop (0.74 V Max @ 2.0 A, TJ = 150°C)
• NRVUA and SURA8 Prefixes for Automotive and Other
Applications Requiring Unique Site and Control Change
Requirements; AEC−Q101 Qualified and PPAP Capable*
• These Devices are Pb−Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS
Compliant
Mechanical Characteristics:
• Case: Epoxy, Molded
• Weight: 70 mg (Approximately)
• Finish: All External Surfaces Corrosion Resistant and Terminal
Leads are Readily Solderable
• Lead and Mounting Surface Temperature for Soldering Purposes:
260°C Max. for 10 Seconds
• Polarity: Polarity Band Indicates Cathode Lead
• ESD Protection:
♦ Human Body Model > 4000 V (Class 3)
♦ Charged Device Model > 1000 V




Số phần tương tự - MURA205T3G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MURA205T3G ONSEMI-MURA205T3G Datasheet
129Kb / 5P
Surface Mount Ultrafast Power Rectifiers
January, 2012 ??Rev. 4
MURA205T3G ONSEMI-MURA205T3G Datasheet
56Kb / 5P
Surface Mount Ultrafast Power Rectifiers
October, 2016 ??Rev. 6
More results


Mô tả tương tự - MURA205T3G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FFA15U120DN FAIRCHILD-FFA15U120DN Datasheet
75Kb / 4P
ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
FFA20U20DN FAIRCHILD-FFA20U20DN Datasheet
73Kb / 4P
ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
FFAF10U120DN FAIRCHILD-FFAF10U120DN Datasheet
77Kb / 4P
ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
FFAF15U20DN FAIRCHILD-FFAF15U20DN Datasheet
75Kb / 4P
ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
FFAF20U20DN FAIRCHILD-FFAF20U20DN Datasheet
76Kb / 4P
ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
FFAF20U60DN FAIRCHILD-FFAF20U60DN Datasheet
112Kb / 4P
ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
FFB20U20S FAIRCHILD-FFB20U20S Datasheet
111Kb / 4P
ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
logo
Solid States Devices, I...
SDR803 SSDI-SDR803_1 Datasheet
103Kb / 2P
100A, 60nsec, 50-1100 V Ultra Fast Recovery Rectifier
logo
ON Semiconductor
MURS105 ONSEMI-MURS105 Datasheet
195Kb / 6P
Power Rectifier, Ultra-Fast Recovery, 1 A, 50-600 V
August, 2023 - Rev. 18
MURS230 ONSEMI-MURS230 Datasheet
131Kb / 6P
Power Rectifier, Ultra-Fast Recovery, 2 A, 300-400 V
April, 2023 - Rev. 10
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com