công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1265022 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1265022 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1265022
tải về  1265022 tải về
kích thước tập tin   612.16 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SAC-6P-M12MRM-FRMPESH/.../... - Power cable

1265022 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1265022 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1265022
tải về  1265022 Click to download

kích thước tập tin   612.16 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SAC-6P-M12MRM-FRMPESH/.../... - Power cable

1265022 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1265022 Thông tin chi tiết sản phẩm

Power cable, 6-position, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug angled M12, coding:
M, on Socket angled M12, coding: M, cable length: Free input (0.2 ... 40.0 m), for AC current up
to 8 A/690 V

Your advantages
• Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
• Protection against mismatching, thanks to special M-coding
• Shield power reliably – 360° shielding to reduce electromagnetic loads




Số phần tương tự - 1265022

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
12650 ETC2-12650 Datasheet
271Kb / 2P
STATFREE FOAM, CONDUCTIVE
logo
Heyco.
12650 HEYCO-12650 Datasheet
90Kb / 1P
Blunt Rivets
12650 HEYCO-12650 Datasheet
90Kb / 1P
Blunt Rivets
More results


Mô tả tương tự - 1265022

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1407821 PHOENIX-1407821 Datasheet
63Kb / 4P
Master cable - SAC-6P-10,0-PURMC/M12FR
1415029 PHOENIX-1415029 Datasheet
136Kb / 10P
Sensor/actuator cable - SAC-6P-10,0-PUR/DTFS
09/11/2020
1522260 PHOENIX-1522260 Datasheet
161Kb / 13P
Sensor/actuator cable - SAC-6P- 5,0-PUR/M 8FR
09/11/2020
1428571 PHOENIX-1428571 Datasheet
362Kb / 9P
SAC-6P- 2,0-970/FS SCO - Bus system cable
1428584 PHOENIX-1428584 Datasheet
362Kb / 9P
SAC-6P- 5,0-970/FS SCO - Bus system cable
1428623 PHOENIX-1428623 Datasheet
365Kb / 9P
SAC-6P- 5,0-970/FR SCO - Bus system cable
1428636 PHOENIX-1428636 Datasheet
365Kb / 9P
SAC-6P-10,0-970/FR SCO - Bus system cable
1428526 PHOENIX-1428526 Datasheet
374Kb / 9P
SAC-6P-MS/15,0-970 SCO - Bus system cable
1428649 PHOENIX-1428649 Datasheet
365Kb / 9P
SAC-6P-15,0-970/FR SCO - Bus system cable
1428610 PHOENIX-1428610 Datasheet
365Kb / 9P
SAC-6P- 2,0-970/FR SCO - Bus system cable
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com