công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A31010 bảng dữ liệu (PDF) - Allegro MicroSystems

A31010 Datasheet PDF - Allegro MicroSystems
tên linh kiện A31010
tải về  A31010 tải về
kích thước tập tin   874.86 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  ALLEGRO [Allegro MicroSystems]
Trang chủ  http://www.allegromicro.com
Logo ALLEGRO - Allegro MicroSystems
Giải thích chi tiết về linh kiện Low-Power Unidirectional Linear Hall-Effect Sensor IC

A31010 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
A31010 Datasheet PDF - Allegro MicroSystems

tên linh kiện A31010
tải về  A31010 Click to download

kích thước tập tin   874.86 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  ALLEGRO [Allegro MicroSystems]
Trang chủ  http://www.allegromicro.com
Logo ALLEGRO - Allegro MicroSystems
Giải thích chi tiết về linh kiện Low-Power Unidirectional Linear Hall-Effect Sensor IC

A31010 bảng dữ liệu (HTML) - Allegro MicroSystems


A31010 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES AND BENEFITS
▪ User-controlled sleep mode with fast (< 60 µs) wakeup
time for lag-free power savings
• 3.2 mA active and 25 µA sleep current reduces total
power consumption and extends battery life
• Operates down to 2.5 V supply for battery applications
• Low quiescent voltage output (QVO) maximizes output
range and resolution at ADC input
• Ambient temperature range from –20°C to 85°C suited
for personal electronics and gaming applications

DESCRIPTION
The A31010 family of linear Hall-effect sensor ICs provides a
voltage output that is proportional to the applied magnetic field.
The user-controlled sleep pin and rapid wakeup time allows
the A31010 to consume minimal power and provide magnetic
data quickly after waking up. These features coupled with a
low supply voltage rating of 2.5 V and non-ratiometric output
make this IC ideal for battery-powered applications.
Many human machine interface (HMI) applications such as
gaming controller joysticks, triggers, and keyboards will benefit
from the sensor’s unidirectional output.
These devices are available in a small 2 mm×3 mm, 0.75 mm
nominal height micro-leaded package (MLP/DFN). It is lead
(Pb) free with 100% matte tin leadframe plating
APPLICATIONS
• Game controllers
• Joysticks
• Triggers
• Personal electronics
• Keyboards
• Virtual and augmented
reality devices
• Human-machine interfaces




Số phần tương tự - A31010

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eaton All Rights Reserv...
A310102 EATON-A310102 Datasheet
999Kb / 8P
Single Row Terminal Blocks
December 2017
A31010203 EATON-A31010203 Datasheet
999Kb / 8P
Single Row Terminal Blocks
December 2017
A31010204 EATON-A31010204 Datasheet
999Kb / 8P
Single Row Terminal Blocks
December 2017
A31010207 EATON-A31010207 Datasheet
999Kb / 8P
Single Row Terminal Blocks
December 2017
A31010207WR EATON-A31010207WR Datasheet
999Kb / 8P
Single Row Terminal Blocks
December 2017
More results


Mô tả tương tự - A31010

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
WSH201 ETC2-WSH201 Datasheet
88Kb / 3P
Linear Hall Effect Sensor IC
logo
Winson Semiconductor Co...
WSH201 WINSON-WSH201 Datasheet
119Kb / 3P
Linear Hall Effect Sensor IC
WSH137 WINSON-WSH137 Datasheet
293Kb / 5P
Linear Hall Effect Sensor IC
WSH138 WINSON-WSH138 Datasheet
256Kb / 5P
Linear Hall Effect Sensor IC
logo
Micronas
HAL411 MICRONAS-HAL411 Datasheet
1Mb / 18P
Linear Hall-Effect Sensor IC
logo
DIWELL Electronics Co.,...
WSH136 DIWELL-WSH136 Datasheet
432Kb / 5P
Linear Hall Effect Sensor IC
2017/12/22
WSH137 DIWELL-WSH137 Datasheet
450Kb / 5P
Linear Hall Effect Sensor IC
2017/12/22
WSH138 DIWELL-WSH138 Datasheet
482Kb / 5P
Linear Hall Effect Sensor IC
2017/12/22
WSH202 DIWELL-WSH202 Datasheet
487Kb / 5P
Linear Hall Effect Sensor IC
2017/12/22
WSH203 DIWELL-WSH203 Datasheet
518Kb / 5P
Linear Hall Effect Sensor IC
2017/12/22
More results




Giới thiệu về Allegro MicroSystems


Allegro MicroSystems is a semiconductor company that designs, manufactures, and markets high-performance power and sensing solutions. The company was founded in 1990 and is headquartered in Manchester, New Hampshire, USA.

Allegro MicroSystems' product portfolio includes Hall-effect sensors, power ICs, motor drivers, and magnetic digital position sensors. These products are used in a wide range of applications, including automotive, industrial, and consumer electronics.

Allegro MicroSystems is known for its expertise in magnetic sensing technology, which is used in many of its products. The company's products are designed to meet the highest standards of performance and reliability, and are manufactured using the latest technology and materials. Allegro MicroSystems also offers custom design and engineering services to meet the specific needs of its customers.

Allegro MicroSystems has a global presence, with sales offices and representatives located around the world. The company is dedicated to delivering innovative and reliable power and sensing solutions that meet the evolving needs of the electronics industry. In 2021, Allegro MicroSystems went public through an initial public offering (IPO) on the NASDAQ stock exchange.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com