công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1407315 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1407315 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1407315
tải về  1407315 tải về
kích thước tập tin   1069.13 Kbytes
Page   38 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SAC-4P-MR/ 5,0-28R SCO RAIL - Sensor/actuator cable

1407315 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1407315 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1407315
tải về  1407315 Click to download

kích thước tập tin   1069.13 Kbytes
Page   38 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SAC-4P-MR/ 5,0-28R SCO RAIL - Sensor/actuator cable

1407315 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1407315 Thông tin chi tiết sản phẩm

Sensor/actuator cable, 4-position, PE-X halogen-free, black RAL 9005, shielded, Plug angled
M12 SPEEDCON, coding: A, on free cable end, cable length: 5 m, For railway applications

Your advantages
• Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
• Securely locked by special vibration brake
• Resistant to temperature influences – tested for an extended temperature range and for resistance to temperature shocks
• Reliable signal transmission – 360° shielding in environments with electromagnetic interference




Số phần tương tự - 1407315

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1407311 PHOENIX-1407311 Datasheet
1Mb / 38P
SAC-4P-MS/ 2,0-28R SCO RAIL - Sensor/actuator cable
1407312 PHOENIX-1407312 Datasheet
270Kb / 23P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-MS/ 5,0-28R SCO RAIL
09/11/2020
1407313 PHOENIX-1407313 Datasheet
1Mb / 38P
SAC-4P-MS/10,0-28R SCO RAIL - Sensor/actuator cable
1407314 PHOENIX-1407314 Datasheet
276Kb / 24P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-MR/ 2,0-28R SCO RAIL
09/11/2020
1407316 PHOENIX-1407316 Datasheet
1Mb / 38P
SAC-4P-MR/10,0-28R SCO RAIL - Sensor/actuator cable
More results


Mô tả tương tự - 1407315

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1417891 PHOENIX-1417891 Datasheet
111Kb / 6P
Sensor/Actuator cable - SAC-4P-MS/ 5,0-542/ FS SCO BK
1417897 PHOENIX-1417897 Datasheet
99Kb / 5P
Sensor/Actuator cable - SAC-4P-MS/ 5,0-542/FSSH SCO BK
1537860 PHOENIX-1537860 Datasheet
67Kb / 4P
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MR/5,0-PUR/BI-1L-S SCO
1406186 PHOENIX-1406186 Datasheet
136Kb / 9P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-MR/ 2,0-542 SH SCO BK
09/11/2020
1407312 PHOENIX-1407312 Datasheet
270Kb / 23P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-MS/ 5,0-28R SCO RAIL
09/11/2020
1407314 PHOENIX-1407314 Datasheet
276Kb / 24P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-MR/ 2,0-28R SCO RAIL
09/11/2020
1407325 PHOENIX-1407325 Datasheet
271Kb / 23P
Sensor/actuator cable - SAC-5P-MS/ 2,0-28R SCO RAIL
09/11/2020
1407337 PHOENIX-1407337 Datasheet
219Kb / 16P
Sensor/actuator cable - SAC-5P-MS/ 2,0-28R/FS SCO RAIL
09/11/2020
1414445 PHOENIX-1414445 Datasheet
93Kb / 3P
Sensor/actuator cable - SAC-8P-MR/5,0-285 SH SCO S-CV
12/05/2018
1555729 PHOENIX-1555729 Datasheet
134Kb / 9P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO
09/11/2020
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com