công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZXMS6004N8Q-13 bảng dữ liệu (PDF) - Diodes Incorporated

ZXMS6004N8Q-13 Datasheet PDF - Diodes Incorporated
tên linh kiện ZXMS6004N8Q-13
tải về  ZXMS6004N8Q-13 tải về
kích thước tập tin   476.06 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện 60V N-CHANNEL SELF PROTECTED ENHANCEMENT MODE LOW-SIDE INTELLIFET

ZXMS6004N8Q-13 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ZXMS6004N8Q-13 Datasheet PDF - Diodes Incorporated

tên linh kiện ZXMS6004N8Q-13
tải về  ZXMS6004N8Q-13 Click to download

kích thước tập tin   476.06 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện 60V N-CHANNEL SELF PROTECTED ENHANCEMENT MODE LOW-SIDE INTELLIFET

ZXMS6004N8Q-13 bảng dữ liệu (HTML) - Diodes Incorporated


ZXMS6004N8Q-13 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
 Low Input Current
 Logic Level Input (3.3V and 5V)
 Short Circuit Protection with Auto Restart
 Overvoltage Protection (active clamp)
 Thermal Shutdown with Auto Restart
 Overcurrent Protection
 Input Protection (ESD)
 High Continuous Current Rating
 Totally Lead-Free & Fully RoHS Compliant (Notes 1 & 2)
 Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)
 Characterized to AEC-Q101-006 Grade E for Short-circuit
Reliability
 PPAP Capable (Note 4)

Applications
 Especially Suited for Loads with a High In-rush Current Such As
Lamps and Motors
 All types of resistive, inductive and capacitive loads in switching
applications
 μC Compatible Power Switch for 12V and 24V DC Applications
 Replaces electromechanical relays and discrete circuits
 Linear Mode capability - the current-limiting protection circuitry is
designed to de-activate at low VDS to minimize on state power
dissipation. The maximum DC operating current is therefore
determined by the thermal capability of the package/board
combination, rather than by the protection circuitry. This does not
compromise the product‟s ability to self-protect at low VDS.




Số phần tương tự - ZXMS6004N8Q-13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
ZXMS6004N8 DIODES-ZXMS6004N8 Datasheet
717Kb / 8P
60V N-CHANNEL SELF PROTECTED ENHANCEMENT MODE
Rev 2
ZXMS6004N8-13 DIODES-ZXMS6004N8-13 Datasheet
717Kb / 8P
60V N-CHANNEL SELF PROTECTED ENHANCEMENT MODE
Rev 2
More results


Mô tả tương tự - ZXMS6004N8Q-13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
ZXMS6004FF DIODES-ZXMS6004FF Datasheet
414Kb / 10P
60V N-channel self protected enhancement mode Intellifet MOSFET
ZXMS6004DT8 DIODES-ZXMS6004DT8 Datasheet
241Kb / 9P
60V N-CHANNEL SELF PROTECTED ENHANCEMENT MODE INTELLIFET??MOSFET
DS32245 Rev. 1 - 2
ZXMS6005DG DIODES-ZXMS6005DG Datasheet
561Kb / 9P
60V N-CHANNEL SELF PROTECTED ENHANCEMENT MODE INTELLIFET??MOSFET
DS32247 Rev. 1 - 2
ZXMS6005DT8 DIODES-ZXMS6005DT8 Datasheet
252Kb / 9P
60V N-CHANNEL SELF PROTECTED ENHANCEMENT MODE INTELLIFET??MOSFET
DS32248 Rev. 1 - 2
ZXMS6005SG DIODES-ZXMS6005SG Datasheet
562Kb / 9P
60V N-CHANNEL SELF PROTECTED ENHANCEMENT MODE INTELLIFET??MOSFET
DS32249 Rev. 1 - 2
ZXMS6004FFTA DIODES-ZXMS6004FFTA Datasheet
420Kb / 10P
60V N-channel self protected enhancement mode Intellifet MOSFET
DECEMBER 2008
ZXMS6004DGTA DIODES-ZXMS6004DGTA Datasheet
485Kb / 10P
60V N-channel self protected enhancement mode Intellifet MOSFET
DECEMBER 2008
ZXMS6005N8 DIODES-ZXMS6005N8 Datasheet
684Kb / 8P
60V N-CHANNEL SELF-PROTECTED ENHANCEMENT MODE IntelliFET MOSFET
June 2017
ZXMS6004DGQ-13 DIODES-ZXMS6004DGQ-13 Datasheet
711Kb / 8P
60V N-CHANNEL SELF PROTECTED ENHANCEMENT MODE INTELLIFET MOSFET
Rev. 1 - 2
ZXMS6006DGQ-13 DIODES-ZXMS6006DGQ-13 Datasheet
789Kb / 8P
60V N-CHANNEL SELF PROTECTED ENHANCEMENT MODE IntelliFET MOSFET
Rev. 1 - 2
More results




Giới thiệu về Diodes Incorporated


Diodes Incorporated là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, sản xuất và cung cấp một loạt các chất bán dẫn tín hiệu rời rạc, tương tự và hỗn hợp và các giải pháp năng lượng hoàn chỉnh.
Công ty được thành lập vào năm 1964 và có trụ sở tại Plano, Texas.
Nó hoạt động trên toàn cầu với các trung tâm bán hàng, hỗ trợ và thiết kế ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.
Diodes Incorporated phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, người tiêu dùng và công nghiệp.
Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm, bao gồm điốt, bộ chỉnh lưu, bóng bán dẫn, bộ điều chỉnh điện áp, MOSFET, trình điều khiển LED và thiết bị bảo vệ, trong số những người khác.
Nhiệm vụ của công ty là cung cấp cho khách hàng các sản phẩm chất lượng cao, trách nhiệm cao và dịch vụ khách hàng tuyệt vời.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Diodes Incorporated cam kết trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản lý năng lượng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com