công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ALA8AA331CD450 bảng dữ liệu (PDF) - Kemet Corporation

ALA8AA331CD450 Datasheet PDF - Kemet Corporation
tên linh kiện ALA8AA331CD450
tải về  ALA8AA331CD450 tải về
kích thước tập tin   239.3 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện ALA8A, Aluminum Electrolytic, 330 uF, 20%, 450 VDC, -40/105°C

ALA8AA331CD450 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ALA8AA331CD450 Datasheet PDF - Kemet Corporation

tên linh kiện ALA8AA331CD450
tải về  ALA8AA331CD450 Click to download

kích thước tập tin   239.3 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện ALA8A, Aluminum Electrolytic, 330 uF, 20%, 450 VDC, -40/105°C

ALA8AA331CD450 bảng dữ liệu (HTML) - Kemet Corporation


ALA8AA331CD450 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Information
Series ALA8A
Dielectric Aluminum Electrolytic
Description Snap-In, Aluminum Electrolytic
RoHS Yes
Lead 2 Pin
Qualifications AEC-Q200
AEC-Q200 Yes
Halogen Free Yes
Typical Component Weight 50 g
Shelf Life 156 Weeks




Số phần tương tự - ALA8AA331CD450

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
ALA8AA331CD400 KEMET-ALA8AA331CD400 Datasheet
239Kb / 1P
ALA8A, Aluminum Electrolytic, 330 uF, 20%, 400 VDC, -40/105°C
5/29/2024
More results


Mô tả tương tự - ALA8AA331CD450

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
ALF70C331DC450 KEMET-ALF70C331DC450 Datasheet
92Kb / 1P
ALF70, Aluminum Electrolytic, 330 uF, 20%, 450 VDC, -40/85째C
PEG124YL2470QE4 KEMET-PEG124YL2470QE4 Datasheet
233Kb / 1P
PEG124, Aluminum Electrolytic, 47 uF, -10/30%, 450 VDC, -40/105°C
11/17/2022
PEH534YDG3470M2 KEMET-PEH534YDG3470M2 Datasheet
242Kb / 1P
PEH534, Aluminum Electrolytic, 470 uF, 20%, 450 VDC, -40/105°C
10/20/2022
PEH536YDI3470M3 KEMET-PEH536YDI3470M3 Datasheet
247Kb / 1P
PEH536, Aluminum Electrolytic, 470 uF, 20%, 450 VDC, -40/105°C
10/20/2022
EDH107M035A9MAA KEMET-EDH107M035A9MAA Datasheet
267Kb / 1P
EDH, Aluminum Electrolytic, 100 uF, 20%, 35 VDC, -40/105°C
10/20/2022
EDH157M063A9PAA KEMET-EDH157M063A9PAA Datasheet
268Kb / 1P
EDH, Aluminum Electrolytic, 150 uF, 20%, 63 VDC, -40/105°C
10/20/2022
EDH226M035S9GAA KEMET-EDH226M035S9GAA Datasheet
268Kb / 1P
EDH, Aluminum Electrolytic, 22 uF, 20%, 35 VDC, -40/105°C
10/20/2022
EDH227M035A9MAA KEMET-EDH227M035A9MAA Datasheet
268Kb / 1P
EDH, Aluminum Electrolytic, 220 uF, 20%, 35 VDC, -40/105°C
10/20/2022
EEV337M025S9MAA KEMET-EEV337M025S9MAA Datasheet
268Kb / 1P
EEV, Aluminum Electrolytic, 330 uF, 20%, 25 VDC, -55/105°C
10/20/2022
EEV337M035S9PAA KEMET-EEV337M035S9PAA Datasheet
268Kb / 1P
EEV, Aluminum Electrolytic, 330 uF, 20%, 35 VDC, -55/105°C
10/20/2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com