công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RM60N80D3 bảng dữ liệu (PDF) - Rectron Semiconductor

RM60N80D3 Datasheet PDF - Rectron Semiconductor
tên linh kiện RM60N80D3
tải về  RM60N80D3 tải về
kích thước tập tin   185.92 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  RECTRON [Rectron Semiconductor]
Trang chủ  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel 80V Fast Switching MOSFET

RM60N80D3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
RM60N80D3 Datasheet PDF - Rectron Semiconductor

tên linh kiện RM60N80D3
tải về  RM60N80D3 Click to download

kích thước tập tin   185.92 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  RECTRON [Rectron Semiconductor]
Trang chủ  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel 80V Fast Switching MOSFET

RM60N80D3 bảng dữ liệu (HTML) - Rectron Semiconductor


RM60N80D3 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Features
VDS =80V,ID =60A
RDS(ON) <8.7mΩ @ V GS=10V
RDS(ON) <13mΩ @ V GS=4.5V
Advanced Trench MOS Technology
100% EAS Guaranteed
Fast Switching Speed
Green Device Available




Số phần tương tự - RM60N80D3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
RM60N100ADF RECTRON-RM60N100ADF Datasheet
693Kb / 7P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
201 REV: 9- O 03/15
RM60N100DF RECTRON-RM60N100DF Datasheet
395Kb / 8P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
2017-12/15 REV:A
RM60N100T2 RECTRON-RM60N100T2 Datasheet
1Mb / 7P
N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
2022-09/15 REV:B
RM60N150DF RECTRON-RM60N150DF Datasheet
196Kb / 7P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
2023-08/113 REV:O
RM60N150T2 RECTRON-RM60N150T2 Datasheet
200Kb / 7P
N-Channel Power MOSFET
2022-10/69 REV:O
More results


Mô tả tương tự - RM60N80D3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
FETek Technology Corp.
FKBA8016 FETEK-FKBA8016 Datasheet
658Kb / 4P
N-Ch 80V Fast Switching MOSFETs
Ver : A
FKBA8024A FETEK-FKBA8024A Datasheet
592Kb / 4P
N-Ch 80V Fast Switching MOSFETs
Ver : A
FKBA8074A FETEK-FKBA8074A Datasheet
501Kb / 4P
N-Ch 80V Fast Switching MOSFETs
Ver : B
FKD8066 FETEK-FKD8066 Datasheet
679Kb / 4P
N-Ch 80V Fast Switching MOSFETs
Ver : A
FKH8024A FETEK-FKH8024A Datasheet
758Kb / 5P
N-Ch 80V Fast Switching MOSFETs
Ver : A
FKP8016 FETEK-FKP8016 Datasheet
670Kb / 4P
N-Ch 80V Fast Switching MOSFETs
Ver : A
FKP8024A FETEK-FKP8024A Datasheet
415Kb / 4P
N-Ch 80V Fast Switching MOSFETs
Ver : A
FKP8070 FETEK-FKP8070 Datasheet
512Kb / 4P
N-Ch 80V Fast Switching MOSFETs
Ver : A
FKR8014 FETEK-FKR8014 Datasheet
605Kb / 4P
N-Ch 80V Fast Switching MOSFETs
Ver : A
FKR8016 FETEK-FKR8016 Datasheet
640Kb / 4P
N-Ch 80V Fast Switching MOSFETs
Ver : A
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com