công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RM60N75LD bảng dữ liệu (PDF) - Rectron Semiconductor

RM60N75LD Datasheet PDF - Rectron Semiconductor
tên linh kiện RM60N75LD
tải về  RM60N75LD tải về
kích thước tập tin   562.22 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  RECTRON [Rectron Semiconductor]
Trang chủ  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET

RM60N75LD Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
RM60N75LD Datasheet PDF - Rectron Semiconductor

tên linh kiện RM60N75LD
tải về  RM60N75LD Click to download

kích thước tập tin   562.22 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  RECTRON [Rectron Semiconductor]
Trang chủ  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET

RM60N75LD bảng dữ liệu (HTML) - Rectron Semiconductor


RM60N75LD Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
VDS=75V ID=60A@ VGS=10V
RDS(ON)<8.5mΩ @ VGS=10V
Special process technology for high ESD capability
Special designed for Convertors and power controls
High density cell design for ultra low Rdson
Fully characterized Avalanche voltage and current
Good stability and uniformity with high EAS
Excellent package for good heat dissipation




Số phần tương tự - RM60N75LD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
RM60N100ADF RECTRON-RM60N100ADF Datasheet
693Kb / 7P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
201 REV: 9- O 03/15
RM60N100DF RECTRON-RM60N100DF Datasheet
395Kb / 8P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
2017-12/15 REV:A
RM60N100T2 RECTRON-RM60N100T2 Datasheet
1Mb / 7P
N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
2022-09/15 REV:B
RM60N150DF RECTRON-RM60N150DF Datasheet
196Kb / 7P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
2023-08/113 REV:O
RM60N150T2 RECTRON-RM60N150T2 Datasheet
200Kb / 7P
N-Channel Power MOSFET
2022-10/69 REV:O
More results


Mô tả tương tự - RM60N75LD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GTM CORPORATION
G2N7002K GTM-G2N7002K Datasheet
368Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G111K GTM-G111K Datasheet
366Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G138 GTM-G138 Datasheet
324Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G301K GTM-G301K Datasheet
296Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2304A GTM-G2304A Datasheet
371Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2308E GTM-G2308E Datasheet
330Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE20N03 GTM-GE20N03 Datasheet
296Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE40N03 GTM-GE40N03 Datasheet
251Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE50L02 GTM-GE50L02 Datasheet
258Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE70N03 GTM-GE70N03 Datasheet
299Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com