công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FGH50T65UPD bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

FGH50T65UPD Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện FGH50T65UPD
tải về  FGH50T65UPD tải về
kích thước tập tin   471.15 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện IGBT - Field Stop, Trench 650 V, 50 A

FGH50T65UPD Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FGH50T65UPD Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện FGH50T65UPD
tải về  FGH50T65UPD Click to download

kích thước tập tin   471.15 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện IGBT - Field Stop, Trench 650 V, 50 A

FGH50T65UPD bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor


FGH50T65UPD Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
Using innovative field stop trench IGBT technology,
ON Semiconductor’s new series of field−stop trench IGBTs offer
optimum performance for solar inverter, UPS, welder, and digital
power generator where low conduction and switching losses are
essential.
Features
• Maximum Junction Temperature: TJ = 175°C
• Positive Temperature Co−efficient for Easy Parallel Operating
• High Current Capability
• Low Saturation Voltage: VCE(sat) = 1.65 V(Typ.) @ IC = 50 A
• 100% of Parts Tested ILM (Note 2)
• High Input Impedance
• Tightened Parameter Distribution
• Short Circuit Ruggedness > 5 s @ 25°C
• This Device is Pb−Free and is RoHS Compliant
Applications
• Solar Inverter, UPS, Welder, Digital Power Generator
• Telecom, ESS




Số phần tương tự - FGH50T65UPD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FGH50T65UPD FAIRCHILD-FGH50T65UPD Datasheet
344Kb / 10P
650 V, 50 A Field Stop Trench IGBT
More results


Mô tả tương tự - FGH50T65UPD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FGH50T65UPD FAIRCHILD-FGH50T65UPD Datasheet
344Kb / 10P
650 V, 50 A Field Stop Trench IGBT
logo
ON Semiconductor
AFGHL50T65SQ ONSEMI-AFGHL50T65SQ Datasheet
244Kb / 8P
Field Stop Trench IGBT 50A, 650V
January, 2020 ??Rev. 1
AFGHL50T65SQD ONSEMI-AFGHL50T65SQD Datasheet
257Kb / 9P
Field Stop Trench IGBT 50A, 650V
January, 2020 ??Rev. 1
FGHL50T65SQDT ONSEMI-FGHL50T65SQDT Datasheet
391Kb / 9P
IGBT - Field Stop, Trench 650 V, 50 A
February, 2020 ??Rev. P0
FGAF40S65AQ ONSEMI-FGAF40S65AQ Datasheet
491Kb / 10P
Field Stop Trench IGBT 650 V, 40 A
May, 2021 ??Rev. 3
FGH40T65SPD ONSEMI-FGH40T65SPD Datasheet
585Kb / 9P
IGBT - Field Stop, Trench 650 V, 40 A
November, 2020 ??Rev. 4
FGH50T65SQD ONSEMI-FGH50T65SQD Datasheet
548Kb / 10P
IGBT - Field Stop, Trench 650 V, 50 A
November, 2019 ??Rev. 3
FGH75T65SQD ONSEMI-FGH75T65SQD Datasheet
532Kb / 10P
IGBT - Field Stop, Trench 650 V, 75 A
April, 2020 ??Rev. 5
FGHL40S65UQ ONSEMI-FGHL40S65UQ Datasheet
311Kb / 10P
Field Stop Trench IGBT 40 A, 650 V
May, 2019 ??Rev. P0
FGH40T65SHDF ONSEMI-FGH40T65SHDF Datasheet
503Kb / 9P
IGBT - Field Stop, Trench 650 V, 40 A
November, 2020 ??Rev. 4
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com