công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IPP050N03LF2S bảng dữ liệu (PDF) - Infineon Technologies AG

IPP050N03LF2S Datasheet PDF - Infineon Technologies AG
tên linh kiện IPP050N03LF2S
tải về  IPP050N03LF2S tải về
kích thước tập tin   840.17 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Giải thích chi tiết về linh kiện MOSFET StrongIRFET™ 2 Power‑Transistor, 30 V

IPP050N03LF2S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
IPP050N03LF2S Datasheet PDF - Infineon Technologies AG

tên linh kiện IPP050N03LF2S
tải về  IPP050N03LF2S Click to download

kích thước tập tin   840.17 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Giải thích chi tiết về linh kiện MOSFET StrongIRFET™ 2 Power‑Transistor, 30 V

IPP050N03LF2S bảng dữ liệu (HTML) - Infineon Technologies AG


IPP050N03LF2S Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Optimized for a wide range of applications
• N‑channel, logic level
• 100% avalanche tested
• 175°C rated
• Pb‑free lead plating; RoHS compliant
• Halogen‑free according to IEC61249‑2‑21




Số phần tương tự - IPP050N03LF2S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
IPP050N06L INFINEON-IPP050N06L Datasheet
451Kb / 10P
OptiMOS짰 Power-Transistor
Rev. 1.11 2006-07-06
IPP050N06LG INFINEON-IPP050N06LG Datasheet
451Kb / 10P
OptiMOS짰 Power-Transistor
Rev. 1.11 2006-07-06
IPP050N06N INFINEON-IPP050N06N Datasheet
417Kb / 10P
OptiMOS??Power-Transistor Features For fast switching converters and sync. rectification
Rev. 1.16 2010-01-14
IPP050N06N-G INFINEON-IPP050N06N-G Datasheet
417Kb / 10P
OptiMOS??Power-Transistor Features For fast switching converters and sync. rectification
Rev. 1.16 2010-01-14
IPP050N06NG INFINEON-IPP050N06NG Datasheet
417Kb / 10P
OptiMOS??Power-Transistor Features For fast switching converters and sync. rectification
Rev. 1.16 2010-01-14
More results


Mô tả tương tự - IPP050N03LF2S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
KMDF2C03HD KEXIN-KMDF2C03HD Datasheet
57Kb / 3P
Power MOSFET 2 Am, 30 V
logo
Infineon Technologies A...
IPB009N03LG INFINEON-IPB009N03LG_16 Datasheet
1Mb / 11P
OptiMOS짧3 Power-Transistor, 30 V
Rev.2.0,2016-04-21
IRF250P224 INFINEON-IRF250P224 Datasheet
1Mb / 17P
IR MOSFET - StrongIRFET?
V1.0 2017-02-27
IRF250P225 INFINEON-IRF250P225 Datasheet
1Mb / 17P
IR MOSFET - StrongIRFET?
V1.0 2017-02-27
IRF200P223 INFINEON-IRF200P223 Datasheet
1Mb / 17P
IR MOSFET - StrongIRFET?
V1.0 2017-02-27
IRF200S234 INFINEON-IRF200S234 Datasheet
1Mb / 18P
IR MOSFET - StrongIRFET?
V2.0 2017-6-30
IRF300P227 INFINEON-IRF300P227 Datasheet
1Mb / 17P
IR MOSFET - StrongIRFET?
V2.0 2017-11-14
IRL60SC216 INFINEON-IRL60SC216 Datasheet
1Mb / 11P
StrongIRFET
Rev.2.2,2020-07-02
IQE030N06NM5CG INFINEON-IQE030N06NM5CG Datasheet
1Mb / 12P
MOSFET OptiMOS™ 5 Power-Transistor, 60 V
Rev. 2.0, 2021-04-27
IRF300P226 INFINEON-IRF300P226 Datasheet
1Mb / 17P
StrongIRFET™
V2.2 2020-01-07
More results




Giới thiệu về Infineon Technologies AG


Infineon Technologies là nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu toàn cầu, chuyên cung cấp các giải pháp quản lý năng lượng, bảo mật và kiểm soát cho nhiều ngành công nghiệp như ô tô, công nghiệp và hệ thống truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Neubiberg, Đức.
Infineon cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm vi điều khiển, chất bán dẫn điện, cảm biến và các mạch tích hợp khác.
Công ty có sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu, với các hoạt động và cơ sở ở nhiều quốc gia trên thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com